Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISTORTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISTORTION' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
List of Unclassifed Man...
C300 Datasheet pdf image
696Kb/4P
MONOLITHIC WIDEBAND CRT DISTORTION CORRECTION DEVICE
POM-5238P-R Datasheet pdf image
149Kb/1P
Super clarity, distortion-free response Pin type mounting
9801 Datasheet pdf image
4Mb/5P
0 to 300 V, low distortion AC power source with models delivering a maximum of 1500 VA, 12 Arms / 48 Apeak

1


1



Qu'est-ce que DISTORTION


Dans les composants électroniques, la «distorsion» signifie la distorsion ou la transformation entre un signal d'entrée et un signal de sortie. En général, il fait référence à un phénomène dans lequel les signaux sont déformés dans le processus de traitement ou de transmission des signaux via des composants électroniques ou des circuits électriques.

La distorsion est un élément qui endommage la précision et l'intégrité du signal d'origine et peut se produire pour diverses raisons. Certaines formes de distorsion majeures sont:

Distorsion harmonique distorsion: distorsion, généralement causée par des dispositifs ou des circuits non linéaires, dans lesquels les harmoniques du signal d'origine sont ajoutées ou déformées. Des composants de fréquence supplémentaires apparaissent dans le domaine de fréquence.

Distorsion d'atténuation: distorsion qui est atténuée pendant la propagation du signal, entraînant une diminution ou une perte d'amplitude dans le signal. Il peut se produire principalement lorsqu'un signal passe par un câble électrique ou un circuit électrique.

Distorsion de phase: un phénomène qui se produit principalement dans les filtres ou les dispositifs de traitement du signal, et est un phénomène dans lequel la phase d'un signal est déformée ou modifiée. Seule la phase du signal est modifiée sans modifier le début ou l'amplitude du signal.

Distorsion temporelle: un phénomène dans lequel un signal est déformé temporellement, comme le retard du signal ou la réduction / l'élargissement.

La minimisation de la distorsion est l'un des objectifs importants de la conception électronique des composants et du traitement du signal. La minimisation de la distorsion préserve la précision et l'intégrité du signal et préserve autant que possible les caractéristiques du signal d'origine. Certaines technologies de traitement du signal ou composants électroniques ont des caractéristiques pour compenser ou corriger la distorsion.