Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISTORTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISTORTION' - Totale: 137 (1/7) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Analog Devices
AD831 Datasheet pdf image
225Kb/16P
Low Distortion Mixer
REV. B
AD831APZ Datasheet pdf image
436Kb/16P
Low Distortion Mixer
REV. C
AD8099 Datasheet pdf image
811Kb/29P
Ultralow Distortion, High Speed
REV. D
AD8375 Datasheet pdf image
792Kb/24P
Ultralow Distortion IF VGA
REV. 0
AD8375 Datasheet pdf image
735Kb/24P
Ultralow Distortion IF VGA
ADA4940-1 Datasheet pdf image
926Kb/32P
Ultralow Power, Low Distortion
REV. B
AD8375 Datasheet pdf image
716Kb/24P
Ultralow Distortion IF VGA
REV. A
AD8138 Datasheet pdf image
534Kb/16P
Low Distortion Differential ADC Driver
REV. E
AD9620 Datasheet pdf image
303Kb/6P
ULTRALOW DISTORTION, 600 MHZ BUFFER
REV. A
AD8652 Datasheet pdf image
467Kb/20P
50 MHz, Precision, Low Distortion
REV. D
ADA4937-1 Datasheet pdf image
959Kb/29P
Ultralow Distortion Differential ADC Driver
Rev. D
ADA4938-1 Datasheet pdf image
598Kb/26P
Ultralow Distortion Differential ADC Driver
AD8007ARZR7 Datasheet pdf image
535Kb/21P
Ultralow Distortion,High Speed Amplifiers
Rev. E
ADA4939-1 Datasheet pdf image
628Kb/24P
Ultralow Distortion Differential ADC Driver
REV. 0
AD8376 Datasheet pdf image
935Kb/24P
Ultralow Distortion IF Dual VGA
REV. A
ADA4939-1 Datasheet pdf image
590Kb/24P
Ultralow Distortion, Differential ADC Driver
AD8376 Datasheet pdf image
1Mb/24P
Ultralow Distortion IF Dual VGA
ADA4320-1 Datasheet pdf image
366Kb/16P
High Power, Low Distortion Upstream
REV. 0
AD8007 Datasheet pdf image
423Kb/20P
Ultralow Distortion High Speed Amplifiers
REV. D
ADA4937-1 Datasheet pdf image
627Kb/28P
Ultralow Distortion, Differential ADC Driver
REV. 0

1 2 3 4 5 6 7 >


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que DISTORTION


Dans les composants électroniques, la «distorsion» signifie la distorsion ou la transformation entre un signal d'entrée et un signal de sortie. En général, il fait référence à un phénomène dans lequel les signaux sont déformés dans le processus de traitement ou de transmission des signaux via des composants électroniques ou des circuits électriques.

La distorsion est un élément qui endommage la précision et l'intégrité du signal d'origine et peut se produire pour diverses raisons. Certaines formes de distorsion majeures sont:

Distorsion harmonique distorsion: distorsion, généralement causée par des dispositifs ou des circuits non linéaires, dans lesquels les harmoniques du signal d'origine sont ajoutées ou déformées. Des composants de fréquence supplémentaires apparaissent dans le domaine de fréquence.

Distorsion d'atténuation: distorsion qui est atténuée pendant la propagation du signal, entraînant une diminution ou une perte d'amplitude dans le signal. Il peut se produire principalement lorsqu'un signal passe par un câble électrique ou un circuit électrique.

Distorsion de phase: un phénomène qui se produit principalement dans les filtres ou les dispositifs de traitement du signal, et est un phénomène dans lequel la phase d'un signal est déformée ou modifiée. Seule la phase du signal est modifiée sans modifier le début ou l'amplitude du signal.

Distorsion temporelle: un phénomène dans lequel un signal est déformé temporellement, comme le retard du signal ou la réduction / l'élargissement.

La minimisation de la distorsion est l'un des objectifs importants de la conception électronique des composants et du traitement du signal. La minimisation de la distorsion préserve la précision et l'intégrité du signal et préserve autant que possible les caractéristiques du signal d'origine. Certaines technologies de traitement du signal ou composants électroniques ont des caractéristiques pour compenser ou corriger la distorsion.