Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISPLACEMENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISPLACEMENT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Littelfuse
55250 Datasheet pdf image
2Mb/2P
55250 Angular Displacement Sensor

1


1



Qu'est-ce que DISPLACEMENT


Dans les pièces électroniques, le «déplacement» signifie un mouvement parallèle ou une quantité de mouvement. Bien que le terme soit utilisé dans une variété de champs, le déplacement de l'électronique peut généralement signifier deux contextes.

Déplacement dans les systèmes mécaniques: dans les systèmes mécaniques, le déplacement fait référence à la quantité par laquelle la position d'un objet ou d'une pièce change. Il est principalement utilisé pour indiquer le changement de distance ou de position de pièces mécaniques telles que les moteurs, les actionneurs et les capteurs.

Déplacement dans les systèmes électriques: le déplacement des systèmes électriques fait référence à la quantité de charge qui est déplacée. Il est souvent utilisé pour indiquer à quel point un signal électrique se déplace, par exemple, un fil ou un condensateur.

Par exemple, lorsqu'un capteur détecte la position d'un objet et transmet la position sur un dispositif électronique, la sortie du capteur peut indiquer des informations de déplacement sur la position de l'objet.

Le déplacement peut jouer un rôle important dans le comportement et l'interaction des composants électroniques. Mesurer ou contrôler avec précision la quantité ou la position de mouvement peut affecter la précision et les performances des systèmes électroniques. Par conséquent, la mesure et l'utilisation avec précision du déplacement est l'un des facteurs les plus importants dans la conception et l'application des composants électroniques.