Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DISCHARGE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DISCHARGE' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
SHANGHAI BELLING CO., L...
BL8568 Datasheet pdf image
804Kb/8P
500mA High PSRR, Linear Regulator, w. Output Discharge
BL8563 Datasheet pdf image
796Kb/9P
300mA High PSRR, Linear Regulator, w. Output Discharge

1


1



Qu'est-ce que DISCHARGE


Dans les pièces électroniques, la «décharge» signifie une décharge ou un opération de décharge. Ce terme fait référence au processus de suppression ou de libération de l'énergie stockée à partir d'un composant électronique ou d'un dispositif électrique.

Les circonstances et les significations de la décharge dans les composants électroniques sont les suivantes:

Décharge électrostatique (ESD): La décharge électrostatique se produit lorsque l'électricité statique accumulée électriquement se déplace d'un objet à l'autre. Un différentiel à haute tension provoque une décharge d'électricité statique, ce qui peut causer des dommages importants aux composants électroniques. Par conséquent, lors de la manipulation des composants électroniques, appliquez des mesures de protection ESD pour éviter les dommages causés par la décharge électrostatique.

Décharge de condensateur: Un condensateur est un composant électronique utilisé pour stocker l'énergie électrique. La décharge de l'énergie stockée dans le condensateur et la dissipation de l'énergie stockée dans le circuit s'appelle «décharge de condensateur».

Décharge de la batterie: Une batterie est un composant électronique qui peut stocker et utiliser l'énergie électrique. La décharge de la batterie se produit lorsqu'une batterie utilisée consomme de l'énergie pendant qu'elle est chargée.

Circuit de décharge: un circuit conçu pour éliminer efficacement l'énergie d'un composant ou d'un système électronique. Ce circuit joue un rôle important dans la décharge en toute sécurité de l'énergie chargée et la prévention des dommages au circuit ou au dispositif.

La décharge est un facteur important qui doit être géré pour le fonctionnement normal des pièces électroniques. La décharge ou la régulation de l'énergie stockée en toute sécurité affecte la fiabilité et les performances des composants électroniques. Par conséquent, le processus de décharge est l'une des considérations importantes de la conception et du fonctionnement des dispositifs électroniques.