Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIRECTIONAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIRECTIONAL' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Broadcom Corporation.
DEMO-VMMK3413-35 Datasheet pdf image
650Kb/8P
25 - 45 GHz Directional Detector in SMT Package
DEMO-VMMK3313-24 Datasheet pdf image
645Kb/8P
15 - 33 GHz Directional Detector in SMT Package
DEMO-VMMK-3213 Datasheet pdf image
683Kb/9P
6 - 18 GHz Directional Detector in SMT Package
DEMO-VMMK-3113 Datasheet pdf image
686Kb/8P
2 - 6 GHz Directional Detector in SMT Package
DEMO-VMMK3413-42 Datasheet pdf image
650Kb/8P
25 - 45 GHz Directional Detector in SMT Package

1


1



Qu'est-ce que DIRECTIONAL


Dans les pièces électroniques, «directionnel» signifie avoir une directionnalité. Si un composant ou un appareil électronique a une directionnalité, il peut transmettre ou traiter des signaux dans une direction spécifique. C'est l'une des propriétés qui a un impact significatif sur la conception et le fonctionnement des dispositifs électroniques.

Les exemples et les significations des composants électroniques directionnels sont les suivants:

Antenne directionnelle: En tant qu'antenne utilisée dans la communication sans fil, il a la fonction de transmettre et de recevoir intensivement des signaux dans une direction spécifique. Ceci est utile pour la communication sur des distances plus longues ou pour minimiser les interférences.

Coupleur directionnel: un dispositif utilisé dans les circuits micro-ondes ou radiofréquences (RF), utilisés pour passer ou distribuer des signaux dans une seule direction. Les signaux dans l'autre sens sont bloqués.

Microphone directionnel: un microphone qui minimise le bruit ambiant et met l'accent sur les voix dans une direction spécifique. Il est utile pour collecter intensivement les sons souhaités lorsqu'ils sont utilisés lors de réunions ou de performances.

Capteur directionnel: un capteur conçu pour répondre uniquement dans une direction spécifique, qui peut être utilisé pour détecter les changements dans l'environnement environnant ou déterminer l'emplacement.

L'électronique orientée est utilisée pour implémenter des fonctions spécifiques ou améliorer les performances. La conception de dispositifs électroniques avec une directionnalité à l'esprit aide à fournir des fonctions et des performances souhaitées.