Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIP' - Totale: 13 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Frequency Devices, Inc.
D61L4B Datasheet pdf image
701Kb/6P
32-Pin DIP 4 - Pole Filters
D01-EVR Datasheet pdf image
686Kb/5P
32-Pin DIP 8-Pole Filter
D76L6B Datasheet pdf image
877Kb/6P
32 Pin DIP 6-Pole Filters
D78L8B Datasheet pdf image
368Kb/6P
32 Pin DIP 8-Pole Filters
424L4B-1 Datasheet pdf image
840Kb/12P
32-Pin DIP 4-Pole Filters
D66L6B Datasheet pdf image
581Kb/6P
32 Pin DIP 6-Pole Filters
D72L2B Datasheet pdf image
695Kb/6P
16 Pin DIP 2-Pole Filters
428L4B-1 Datasheet pdf image
980Kb/18P
32-Pin DIP 8-Pole Filters
D68L8B Datasheet pdf image
471Kb/17P
32 Pin DIP 8-Pole Filters
D74L4B Datasheet pdf image
773Kb/6P
16 Pin DIP 4-Pole Filters
D64L4B Datasheet pdf image
533Kb/11P
32-Pin DIP 4 - Pole Filters
D70L8B Datasheet pdf image
672Kb/14P
DIP Filters 8-, 6-, 4-Pole Filters
D01L8B Datasheet pdf image
555Kb/10P
32-Pin DIP 8-, 6-, 4-Pole Filters

1


1



Qu'est-ce que DIP


Dans les composants électroniques, «Dip» est une abréviation pour «package en ligne double», ce qui signifie un double package en ligne. Le DIP est un type de package qui enferme et protège les composants électroniques.

Les packages DIP sont utilisés pour protéger les composants électroniques et fournir un support mécanique. Il s'agit de garantir que le composant peut interagir avec d'autres composants ou être correctement monté sur la carte. Le package DIP a des épingles, qui sont utilisées pour connecter les composants électroniques aux circuits et transmettre des signaux électriques.

Les packages DIP sont principalement utilisés pour les composants électroniques de petite taille tels que les résistances, les condensateurs et les circuits intégrés (CI). Le package DIP a des épingles disposées en deux lignes, qui est l'origine du nom du package DIP, Double package en ligne.

Le package DIP fournit une prise en charge mécanique du composant, ce qui facilite le montage et la suppression du composant de la carte. Cependant, ces dernières années, les packages de dispositifs de surface (SMD), qui sont des packages plus petits et de densité plus élevée de composants électroniques, sont devenus plus largement utilisés. Le package SMD est utilisé en soudant directement les pièces à la carte sans broches, et a l'avantage d'économiser de l'espace et d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication. Ainsi, alors que certains composants électroniques sont disponibles dans des packages DIP, les composants électroniques modernes ont tendance à utiliser principalement des packages SMD.