Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIP Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIP' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Rhombus Industries Inc.
T-50515G Datasheet pdf image
32Kb/1P
Pulse Transformer Quad 16-Pin DIP
T-11200 Datasheet pdf image
42Kb/1P
Token Ring Transformers - DIP / SMD Packages
AIZ-55 Datasheet pdf image
76Kb/2P
AIZ Series Passive 10-Tap DIP/SMD Delay Modules
FAI3D-4 Datasheet pdf image
31Kb/1P
FAST / TTL Logic Triple & Quad Delays 14-Pin DIP & SMD
AMZ-2.55 Datasheet pdf image
42Kb/1P
AMZ & AMY Series Passive 5-Tap DIP/SMD Delay Modules

1


1



Qu'est-ce que DIP


Dans les composants électroniques, «Dip» est une abréviation pour «package en ligne double», ce qui signifie un double package en ligne. Le DIP est un type de package qui enferme et protège les composants électroniques.

Les packages DIP sont utilisés pour protéger les composants électroniques et fournir un support mécanique. Il s'agit de garantir que le composant peut interagir avec d'autres composants ou être correctement monté sur la carte. Le package DIP a des épingles, qui sont utilisées pour connecter les composants électroniques aux circuits et transmettre des signaux électriques.

Les packages DIP sont principalement utilisés pour les composants électroniques de petite taille tels que les résistances, les condensateurs et les circuits intégrés (CI). Le package DIP a des épingles disposées en deux lignes, qui est l'origine du nom du package DIP, Double package en ligne.

Le package DIP fournit une prise en charge mécanique du composant, ce qui facilite le montage et la suppression du composant de la carte. Cependant, ces dernières années, les packages de dispositifs de surface (SMD), qui sont des packages plus petits et de densité plus élevée de composants électroniques, sont devenus plus largement utilisés. Le package SMD est utilisé en soudant directement les pièces à la carte sans broches, et a l'avantage d'économiser de l'espace et d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication. Ainsi, alors que certains composants électroniques sont disponibles dans des packages DIP, les composants électroniques modernes ont tendance à utiliser principalement des packages SMD.