Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIL' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
FCI connector
69830-014LF Datasheet pdf image
115Kb/1P
QUICKIE DIL PCB CONNECTOR
69830-014 Datasheet pdf image
113Kb/1P
QUICKIE DIL PCB CONNECTOR (100 SHORT LEG)

1


1



Qu'est-ce que DIL


Dans les composants électroniques, «DIL» signifie «double en ligne», ce qui signifie un double package en ligne. DIL est un type de composant électronique qui protège les circuits et broches nécessaires pour que les composants électroniques fonctionnent et fournit un support mécanique.

Les packages DIL sont principalement utilisés pour les composants électroniques de petite taille tels que les résistances, les condensateurs et les circuits intégrés (CI). Un ensemble DIL a des épingles disposées en série, qui permettent aux composants électroniques de se connecter aux circuits et de transporter des signaux électriques. Les packages DIL sont disponibles dans une variété d'espacement des broches et du nombre d'épingles.

Le package DIL fournit une prise en charge mécanique des composants électroniques, permettant aux composants d'être facilement montés et retirés de la carte. En raison de ces avantages, les packages DIL ont été largement utilisés dans l'industrie de la fabrication d'électronique et sont toujours utilisés aujourd'hui dans certains composants électroniques.

Récemment, les packages de dispositifs de montage surface (SMD), qui sont des packages de composants électroniques plus petits et plus à densité, ont tendance à remplacer les packages DIL. Le package SMD est utilisé en soudant directement les pièces à la carte sans broches, et a l'avantage d'économiser de l'espace et d'augmenter l'efficacité du processus de fabrication. Cependant, certains composants électroniques sont toujours disponibles en packages DIL, et certains utilisent des packages DIL pour la compatibilité avec les systèmes hérités.