Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITALLY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITALLY' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Fairchild Semiconductor
FAN5365 Datasheet pdf image
1,020Kb/24P
1A / 0.8A, 6MHz Digitally Programmable Regulator
FAN53525 Datasheet pdf image
390Kb/4P
3.0A, 2.4MHz, Digitally Programmable TinyBuck Regulator
FAN5355 Datasheet pdf image
2Mb/26P
1A / 0.8A, 3MHz Digitally Programmable Regulator
FAN5355 Datasheet pdf image
1Mb/27P
1A / 0.8A, 3MHz Digitally Programmable TinyBuckTM Regulator

1


1



Qu'est-ce que DIGITALLY


Dans les composants électroniques, «numériquement» fait référence à la façon dont ils fonctionnent à l'aide de signaux numériques ou de technologie numérique. Cela indique qu'un composant ou un système électronique fonctionne à l'aide de signaux numériques plutôt que de signaux analogiques.

Dans les composants électroniques, la numérique peut être utilisée pour signifier:

Contrôle numérique: une méthode de contrôle des composants ou des appareils électroniques utilisant des signaux numériques. Il s'agit de l'utilisation du traitement du signal numérique et des circuits logiques pour contrôler le mouvement.

Communication numérique: une méthode de transmission ou de communication de données à l'aide de signaux numériques. Les communications numériques sont largement utilisées dans les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Interface numérique: une interface qui utilise des signaux numériques pour interagir avec d'autres appareils ou systèmes. Cela fait référence à une interface qui transmet et reçoit des données et envoie et reçoit des signaux de contrôle via des signaux numériques.

Traitement du signal numérique: fait référence au processus de réception des signaux numériques en entrée et en leur traitement. Cela comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, la conversion et le déchiffrement.

Nigitalement est utilisé dans une variété d'applications liées à l'utilisation de la technologie numérique. La méthode numérique offre des avantages tels que la précision, la stabilité et la flexibilité, et est utilisé dans divers composants et systèmes électroniques.