Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITALLY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITALLY' - Totale: 23 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Xicor Inc.
X9015 Datasheet pdf image
69Kb/11P
Digitally-Controlled Potentiometer
X9111 Datasheet pdf image
156Kb/21P
Single Digitally-Controlled Potentiometer
X9410 Datasheet pdf image
123Kb/21P
Dual Digitally Controlled Potentiometer
X9418 Datasheet pdf image
386Kb/21P
Dual Digitally Controlled Potentiometers
X9319 Datasheet pdf image
344Kb/10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9269 Datasheet pdf image
422Kb/25P
Dual Digitally-Controlled Potentiometers
X9C303 Datasheet pdf image
366Kb/10P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9116 Datasheet pdf image
343Kb/11P
Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9409 Datasheet pdf image
407Kb/21P
Quad Digitally Controlled Potentiometers
X9428 Datasheet pdf image
580Kb/20P
Single Digitally Controlled Potentiometer
X9400 Datasheet pdf image
150Kb/22P
Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP)
X9252 Datasheet pdf image
126Kb/21P
Quad Digitally-Controlled (XDCP) potentiometer
X9110 Datasheet pdf image
133Kb/21P
Single Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometer
X9259 Datasheet pdf image
400Kb/25P
Quad Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometers
X9250 Datasheet pdf image
181Kb/21P
Quad Digitally Controlled Potentiometers (XDCP)
X9279 Datasheet pdf image
398Kb/24P
Single Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometer
X9421 Datasheet pdf image
117Kb/21P
Single Digitally Controlled (XDCP) Potentiometer
X9420 Datasheet pdf image
113Kb/20P
Single Digitally Controlled (XDCP) Potentiometer
X9241A Datasheet pdf image
364Kb/18P
Quad Digitally Controlled Potentiometer (XDCP)
X9271 Datasheet pdf image
403Kb/23P
Single Digitally-Controlled (XDCP) Potentiometer

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que DIGITALLY


Dans les composants électroniques, «numériquement» fait référence à la façon dont ils fonctionnent à l'aide de signaux numériques ou de technologie numérique. Cela indique qu'un composant ou un système électronique fonctionne à l'aide de signaux numériques plutôt que de signaux analogiques.

Dans les composants électroniques, la numérique peut être utilisée pour signifier:

Contrôle numérique: une méthode de contrôle des composants ou des appareils électroniques utilisant des signaux numériques. Il s'agit de l'utilisation du traitement du signal numérique et des circuits logiques pour contrôler le mouvement.

Communication numérique: une méthode de transmission ou de communication de données à l'aide de signaux numériques. Les communications numériques sont largement utilisées dans les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Interface numérique: une interface qui utilise des signaux numériques pour interagir avec d'autres appareils ou systèmes. Cela fait référence à une interface qui transmet et reçoit des données et envoie et reçoit des signaux de contrôle via des signaux numériques.

Traitement du signal numérique: fait référence au processus de réception des signaux numériques en entrée et en leur traitement. Cela comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, la conversion et le déchiffrement.

Nigitalement est utilisé dans une variété d'applications liées à l'utilisation de la technologie numérique. La méthode numérique offre des avantages tels que la précision, la stabilité et la flexibilité, et est utilisé dans divers composants et systèmes électroniques.