Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIGITAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIGITAL' - Totale: 25 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
United Monolithic Semic...
CHA4102-QEG Datasheet pdf image
758Kb/16P
S band Digital VGA
CHT3029-QEG Datasheet pdf image
1Mb/12P
DC-31GHz 4Bit Digital Attenuator
CHT3029-99F Datasheet pdf image
1Mb/12P
DC-35GHz 4 Bit Digital Attenuator
CHT4012-QDG Datasheet pdf image
568Kb/12P
DC-6GHz 6-BIT DIGITAL ATTENUATOR
CHT4012-QDG Datasheet pdf image
579Kb/12P
DC-6GHz 6-BIT DIGITAL ATTENUATOR
CHT4012A98F Datasheet pdf image
903Kb/14P
DC-6GHz 6-BIT DIGITAL ATTENUATOR
CHT4012-98F Datasheet pdf image
872Kb/14P
DC-6GHz 6-BIT DIGITAL ATTENUATOR
CHT4016-99F Datasheet pdf image
603Kb/10P
4-16GHz 6-bit digital attenuator
CHT4016-QEG Datasheet pdf image
729Kb/12P
4-14GHz 6-bit digital attenuator
CHT4012-98F Datasheet pdf image
861Kb/14P
DC-6GHz 6-BIT DIGITAL ATTENUATOR
CHA3514 Datasheet pdf image
281Kb/10P
6-18GHz 4 bit Digital Variable Amplifier
CHA3512 Datasheet pdf image
518Kb/10P
6-18GHz Low Noise Digital Variable Amplifier
CHA3512 Datasheet pdf image
452Kb/10P
6-18GHz Low Noise Digital Variable Amplifier
CHP3010-QFG Datasheet pdf image
1Mb/16P
L-Band 6-Bit Digital Phase Shifter
CHA3513 Datasheet pdf image
873Kb/10P
6-18GHz 3 bit Digital Variable Amplifier
CHA3514 Datasheet pdf image
476Kb/10P
6-18GHz 4 bit Digital Variable Amplifier
CHA3514 Datasheet pdf image
352Kb/10P
6-18GHz 4 bit Digital Variable Amplifier
CHP4012-QEG Datasheet pdf image
447Kb/12P
S-Band 6-bit Digital Phase Shifter
CHP3010A98F Datasheet pdf image
887Kb/12P
L-Band 6-Bit Digital Phase Shifter
CHP3015-99F Datasheet pdf image
936Kb/16P
X-Band 6-Bit Digital Phase Shifter

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que DIGITAL


Dans les composants électroniques, «numérique» signifie un signal numérique ou une technologie numérique. Le numérique signifie exprimer des informations sous forme binaire et est une technologie qui traite les données en unités de bits représentées par 0 et 1.

Dans les composants électroniques, le numérique peut être utilisé dans les sens suivants:

Circuit numérique: un circuit numérique est un circuit qui traite les signaux numériques représentés par 0 et 1. Ces circuits peuvent être constitués de portes logiques, de registres, de compteurs, etc., et sont utilisés dans une variété de systèmes numériques.

Traitement du signal numérique: le traitement du signal numérique fait référence à la technologie de réception, de traitement et de conversion des signaux numériques. Il comprend des opérations telles que le filtrage numérique, la compression, le codage et le décodage, et est utilisé dans une variété d'applications telles que les télécommunications, le traitement d'image et la reconnaissance vocale.

Communication numérique: la communication numérique fait référence aux technologies de communication qui transmettent les données numériques représentées par 0 et 1. Les communications numériques sont utilisées dans une variété de systèmes de communication, y compris les réseaux informatiques, Internet et les communications mobiles.

Appareil numérique: un appareil numérique est un appareil électronique qui fonctionne à l'aide de la technologie numérique. Cela comprend des appareils tels que les caméras numériques, les lecteurs audio numériques et les montres numériques.

Le numérique est un concept contrairement à l'analogue, ce qui signifie une technologie qui traite des signaux continus. Le numérique a des forces en fonctionnement logique et en traitement du signal numérique, il est donc largement utilisé dans divers champs d'application.