Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIFFERENTIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIFFERENTIAL' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Will Semiconductor Ltd.
WAS4646 Datasheet pdf image
582Kb/8P
MIPI D-PHY 2.5Gbps, 4-Channel Differential, 2:1 Lane Switch
WAS4644C Datasheet pdf image
367Kb/6P
MIPI D-PHY 1.5Gbps, 5-Channel Differential, 2:1/1:2 High Speed Switch

1


1



Qu'est-ce que DIFFERENTIAL


Le différentiel dans l'électronique fait référence à une méthode de mesure ou de traitement de la différence entre deux signaux ou tensions. Les deux signaux sont généralement de la même ampleur mais propagés dans des directions opposées.

Le différentiel est l'un des concepts très importants des circuits électroniques.

Cela présente de nombreux avantages, tels que la protection des signaux contre le bruit ou les interfaces, l'amélioration de la qualité du signal et l'activation de la transmission de données à grande vitesse.

Certains exemples d'utilisation de l'électronique incluent:

Amplificateurs différentiels: les amplificateurs différentiels sont des circuits qui mesurent la différence entre deux signaux d'entrée et amplifient ce signal de différence.

Cela permet la compensation pour le bruit du signal d'entrée ou le bruit de mode commun.

Lignes de transmission différentielle: les lignes de transmission différentielles se composent de deux circuits de signal électrique parallèle.

Ce circuit est utilisé pour réduire le bruit et l'interface à des fréquences élevées et pour augmenter le débit de données.

Signaux différentiels: les signaux différentiels sont une méthode de transmission de données en utilisant la différence entre deux signaux.

Cette méthode permet l'atténuation du bruit et la transmission de données à grande vitesse.

De cette façon, le différentiel offre diverses fonctions et avantages dans les composants électroniques.