Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DIAMETER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DIAMETER' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ALPS ELECTRIC CO.,LTD.
SKRG Datasheet pdf image
153Kb/3P
6.2mm Diameter Round Terminal (Radial Type)
SKRG Datasheet pdf image
760Kb/4P
6.2mm Diameter Round Terminal (Radial Type)
ATMJ1Z7 Datasheet pdf image
518Kb/1P
Drives Large-Diameter Lenses and Realizes Low Power Consumption
SKRC Datasheet pdf image
146Kb/3P
9mm Diameter Water-proof with Round Terminals (Radial Type)
SKRC Datasheet pdf image
680Kb/4P
9mm Diameter Water-proof with Round Terminals (Radial Type)
SKPL Datasheet pdf image
186Kb/3P
6.45mm Diameter Low Contact Resistance with Round Terminals (Radial Type)
SKPL Datasheet pdf image
833Kb/3P
6.45mm Diameter Low Contact Resistance with Round Terminals (Radial Type)

1


1



Qu'est-ce que DIAMETER


Dans les composants électroniques, le diamètre est un mot qui indique généralement le diamètre d'un fil.

Dans les circuits électriques et électroniques, le diamètre d'un fil est l'un des facteurs importants qui déterminent sa capacité à transmettre l'électricité, la résistance et le courant.

Par conséquent, des fils de divers diamètres sont utilisés.

Le diamètre du fil est généralement mesuré en unités standardisées telles que la jauge de fil américaine (AWG).

Il représente la taille du fil comme un nombre de 0000 à 40, où plus le nombre est petit, plus le diamètre du fil est grand.

Le diamètre peut être appliqué non seulement aux fils mais aussi à d'autres composants électroniques.

Par exemple, le diamètre indique également la broche ou la taille de la vis d'un connecteur électrique.

Dans les composants électroniques, le diamètre est lié à la conception d'un appareil ou d'un circuit spécifique, et est l'un des facteurs importants à considérer lors de la sélection des composants.