Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DELAY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DELAY' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sharp Corporation
PC906 Datasheet pdf image
83Kb/7P
DC Input Type OPIC Photocoupler with Built-in ON/OFF Delay Circuit

1


1



Qu'est-ce que DELAY


Dans les composants électroniques, le «retard» signifie le retard. Une fonction ou une pièce utilisée pour ajuster ou contrôler le retard d'un signal ou d'une action dans un circuit ou un système électronique.

Les retards peuvent être mis en œuvre de diverses manières, certains exemples incluent:

Circuits de retard numérique: dans les circuits numériques, les lignes de retard, les portes de retard et les registres de retard sont utilisés pour retarder l'arrivée des signaux. Cela permet aux signaux d'être synchronisés ou contrôlés de synchronisation précisément.

Circuit de retard de stabilisation: Le circuit de retard de stabilisation joue un rôle dans le retard de la stabilisation du signal d'entrée pendant une certaine période après son changement. Cela permet d'effectuer la prochaine étape d'action en utilisant le signal stabilisé.

Timer: utilisé dans l'électronique, les minuteries sont utilisées pour mesurer le temps et créer des retards. Les minuteries fournissent des fonctionnalités telles que la création d'intervalles de temps précis ou le retard d'une action pendant une durée spécifique.

Ligne de retard du signal: utilisé pour synchroniser les signaux ou contrôler la synchronisation précise en tenant compte des retards de propagation qui se produisent pendant la transmission des signaux. Les lignes de retard de signal permettent un fonctionnement synchronisé en ajustant le temps de propagation des signaux.

Le retard joue un rôle important dans le contrôle du mouvement, de la synchronisation et du calendrier des signaux dans les systèmes électroniques. Cela vous permet de contrôler la précision, la stabilité et les conditions de fonctionnement du système.