Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DBM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DBM' - Totale: 414 (1/21) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Oscilent Corporation
801-RF2642.5M-A Datasheet pdf image
363Kb/2P
DBM, RF SAW Filter
Company Logo Img
Pasternack Enterprises,...
PE15A5035F Datasheet pdf image
454Kb/4P
IP3 50 dBm typ
Company Logo Img
Silicon Laboratories
BRD4100A Datasheet pdf image
646Kb/17P
Transmit power: 10.5 dBm
Company Logo Img
Mimix Broadband
XF1000-DB Datasheet pdf image
1Mb/9P
34.0 dBm Packaged HFET
Company Logo Img
Pasternack Enterprises,...
PE15A5028 Datasheet pdf image
659Kb/6P
IP3 48 dBm typ
PE15A3015 Datasheet pdf image
472Kb/6P
P1dB 24 dBm min
PE15A3009 Datasheet pdf image
495Kb/5P
Psat 28 dBm typ
PE15A3264 Datasheet pdf image
635Kb/6P
IP3 34 dBm typ
PE15A3014 Datasheet pdf image
473Kb/6P
P1dB 24 dBm min
Company Logo Img
NXP Semiconductors
BGB101 Datasheet pdf image
161Kb/17P
0 dBm Bluetooth radio module
2003 Aug 05
Company Logo Img
TriQuint Semiconductor
TGA2503-SM Datasheet pdf image
571Kb/12P
32 dBm Ku-Band Amplifier
Company Logo Img
Pasternack Enterprises,...
PE80T3005 Datasheet pdf image
389Kb/3P
Maximum Power Input 20 dBm
Company Logo Img
M/A-COM Technology Solu...
XP1043 Datasheet pdf image
851Kb/7P
32 dBm Saturated RF Power
Company Logo Img
WJ Communication. Inc.
ECM168 Datasheet pdf image
111Kb/3P
PHS +34 dBm 10V Module
Company Logo Img
Transcom, Inc.
TA080-120-41-30 Datasheet pdf image
17Kb/1P
8 - 12GHz 30 dBm Amplifier
Company Logo Img
Mimix Broadband
CFH2162-P1 Datasheet pdf image
239Kb/2P
+36 dBm Power GaAs FET
Company Logo Img
Pasternack Enterprises,...
PE80T3002 Datasheet pdf image
404Kb/3P
Maximum Power Input 20 dBm
Company Logo Img
Transcom, Inc.
TA100-120-15-10 Datasheet pdf image
17Kb/1P
10 - 12GHz 10 dBm Amplifier
TA100-160-32-20 Datasheet pdf image
17Kb/1P
10 - 16GHz 20 dBm Amplifier
Company Logo Img
M/A-COM Technology Solu...
MAAV-011013 Datasheet pdf image
1Mb/9P
High Linearity, 30 dBm IIP3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que DBM


DBM est une unité qui exprime la taille relative de la puissance. La puissance est exprimée en décibels (dB) et la puissance standard est définie comme 1 MW. Le DBM est couramment utilisé dans l'électronique et les télécommunications pour exprimer la fréquence, la résistance du signal ou la puissance de sortie d'un émetteur-récepteur.

La DBM est exprimée à une échelle logarithmique, exprimant l'ampleur relative d'un signal en DB et normalisant cette valeur à 1 MW, exprimée en DBM. Par exemple, 0 dBm représente 1 MW de puissance, 10 dBm équivaut à 10 fois (10 dB) de puissance de plus, 10 MW. Une valeur négative de -10 dBm représente 0,1 MW, soit 1/10 (0,1) fois moins de puissance.

DBM est principalement utilisé pour exprimer la puissance de sortie d'un émetteur-récepteur dans les systèmes de communication sans fil. L'exprimer la puissance de sortie d'un émetteur radio dans DBM aide à déterminer la compatibilité et à régler les niveaux de puissance avec d'autres équipements ou systèmes. DBM est également utilisé pour mesurer la résistance d'un signal ou pour comparer l'ampleur relative de la puissance.

Par exemple, dans un système de communication sans fil, la puissance de sortie de l'émetteur doit être réglée pour être suffisamment supérieure à la sensibilité du récepteur. Pour ce faire, nous pouvons exprimer la puissance de sortie de l'émetteur dans DBM et la sensibilité du récepteur dans DBM, et comparer les deux valeurs pour évaluer et régler les performances du système.

Par conséquent, DBM est une unité utile utilisée pour exprimer l'ampleur relative de la puissance dans l'électronique et les télécommunications.