Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DBM Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DBM' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
M/A-COM Technology Solu...
XP1043 Datasheet pdf image
851Kb/7P
32 dBm Saturated RF Power
MAAV-011013 Datasheet pdf image
1Mb/9P
High Linearity, 30 dBm IIP3

1


1



Qu'est-ce que DBM


DBM est une unité qui exprime la taille relative de la puissance. La puissance est exprimée en décibels (dB) et la puissance standard est définie comme 1 MW. Le DBM est couramment utilisé dans l'électronique et les télécommunications pour exprimer la fréquence, la résistance du signal ou la puissance de sortie d'un émetteur-récepteur.

La DBM est exprimée à une échelle logarithmique, exprimant l'ampleur relative d'un signal en DB et normalisant cette valeur à 1 MW, exprimée en DBM. Par exemple, 0 dBm représente 1 MW de puissance, 10 dBm équivaut à 10 fois (10 dB) de puissance de plus, 10 MW. Une valeur négative de -10 dBm représente 0,1 MW, soit 1/10 (0,1) fois moins de puissance.

DBM est principalement utilisé pour exprimer la puissance de sortie d'un émetteur-récepteur dans les systèmes de communication sans fil. L'exprimer la puissance de sortie d'un émetteur radio dans DBM aide à déterminer la compatibilité et à régler les niveaux de puissance avec d'autres équipements ou systèmes. DBM est également utilisé pour mesurer la résistance d'un signal ou pour comparer l'ampleur relative de la puissance.

Par exemple, dans un système de communication sans fil, la puissance de sortie de l'émetteur doit être réglée pour être suffisamment supérieure à la sensibilité du récepteur. Pour ce faire, nous pouvons exprimer la puissance de sortie de l'émetteur dans DBM et la sensibilité du récepteur dans DBM, et comparer les deux valeurs pour évaluer et régler les performances du système.

Par conséquent, DBM est une unité utile utilisée pour exprimer l'ampleur relative de la puissance dans l'électronique et les télécommunications.