Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DAC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DAC' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
IC MICROSYSTEMS
ICM7722 Datasheet pdf image
137Kb/10P
12-Bit 1.2v Low Power Dual DAC With Serial Interface and Voltage Output
ICM7712 Datasheet pdf image
333Kb/9P
12-Bit 1.2v Low Power Single DAC With Serial Interface and Voltage Output
ICM7561 Datasheet pdf image
179Kb/9P
12/10/8-Bit Low Power Single DAC With Serial Interface and Voltage Output

1


1



Qu'est-ce que DAC


DAC signifie Convertisseur numérique-analogique et est un composant électronique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux numériques sont représentés par des valeurs discrètes de 0s et 1, tandis que les signaux analogiques sont représentés par des valeurs continues. Un DAC convertit les données numériques en un signal analogique dans un système numérique ou un processeur de signal numérique et fournit des sorties analogiques telles que des signaux audio, vidéo et électriques aux utilisateurs.

Les DAC se présentent sous de nombreuses formes et principes de fonctionnement et sont utilisés dans une variété d'applications. Par exemple, les DAC peuvent être utilisés pour:

Système audio: convertit les fichiers musicaux numériques ou les flux audio en signaux audio analogiques et sort le son via des haut-parleurs.

Affichage vidéo: convertit les signaux vidéo numériques en signaux vidéo analogiques et sort la vidéo en un moniteur ou un affichage.

Système de communication: Dans un système de communication numérique, les données numériques sont converties en signaux analogiques pour la transmission ou les signaux analogiques reçus sont convertis en données numériques pour le traitement.

Système de mesure et de contrôle: convertit les données de mesure numériques collectées à partir de capteurs en signaux analogiques et les utilise pour le traitement ou le contrôle du signal.

Les DAC sont disponibles dans une variété de spécifications, telles que le nombre de bits, la résolution et le taux d'échantillonnage, ce qui leur permet d'être sélectionné pour s'adapter à une variété d'applications.