Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



DAC Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'DAC' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Realtek Semiconductor C...
ALC5629 Datasheet pdf image
717Kb/38P
I2S/PCM AUDIO DAC
ALC5634 Datasheet pdf image
948Kb/55P
I2S AUDIO DAC + HEADPHONE AMPLIFIER
ALC5628 Datasheet pdf image
802Kb/45P
I2S/PCM STEREO DAC WITH HEADPHONE
ALC5627 Datasheet pdf image
876Kb/49P
I2S/PCM STEREO DAC + MULTIPLE ANALOG INPUTS, HEADPHONE
ALC262-GR Datasheet pdf image
1Mb/87P
4-CHANNEL DAC AND 6-CHANNEL ADC HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
ALC262-GR Datasheet pdf image
1Mb/76P
4-CHANNEL DAC and 6-CHANNEL ADC HIGH DEFINITION AUDIO CODEC
ALC5626 Datasheet pdf image
931Kb/55P
I2S AUDIO DAC + HEADPHONE AND STEREO CLASS-AB/D SPEAKER AMPLIFIER

1


1



Qu'est-ce que DAC


DAC signifie Convertisseur numérique-analogique et est un composant électronique qui convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux numériques sont représentés par des valeurs discrètes de 0s et 1, tandis que les signaux analogiques sont représentés par des valeurs continues. Un DAC convertit les données numériques en un signal analogique dans un système numérique ou un processeur de signal numérique et fournit des sorties analogiques telles que des signaux audio, vidéo et électriques aux utilisateurs.

Les DAC se présentent sous de nombreuses formes et principes de fonctionnement et sont utilisés dans une variété d'applications. Par exemple, les DAC peuvent être utilisés pour:

Système audio: convertit les fichiers musicaux numériques ou les flux audio en signaux audio analogiques et sort le son via des haut-parleurs.

Affichage vidéo: convertit les signaux vidéo numériques en signaux vidéo analogiques et sort la vidéo en un moniteur ou un affichage.

Système de communication: Dans un système de communication numérique, les données numériques sont converties en signaux analogiques pour la transmission ou les signaux analogiques reçus sont convertis en données numériques pour le traitement.

Système de mesure et de contrôle: convertit les données de mesure numériques collectées à partir de capteurs en signaux analogiques et les utilise pour le traitement ou le contrôle du signal.

Les DAC sont disponibles dans une variété de spécifications, telles que le nombre de bits, la résolution et le taux d'échantillonnage, ce qui leur permet d'être sélectionné pour s'adapter à une variété d'applications.