Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CURRENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CURRENT' - Totale: 58 (1/3) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Voltage Multipliers Inc...
Z150FG Datasheet pdf image
96Kb/2P
15,000 V Rectifiers 0.30 A Forward Current 200 ns Recovery Time
Z150SG Datasheet pdf image
96Kb/2P
15,000 V Rectifiers 0.30 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
Z150FG Datasheet pdf image
96Kb/2P
15,000 V Rectifiers 0.30 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
MD60FF18 Datasheet pdf image
31Kb/1P
1,800 V Rectifiers 250 mA Forward Current 30 ns - 50 ns Recovery Time
FP25S Datasheet pdf image
82Kb/2P
2,500 V - 10,000 V Rectifier Stacks 2.2 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
SPJ100S Datasheet pdf image
35Kb/2P
10,000 V - 45,000 V Rectifier Stacks 0.05 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
SPJ100F Datasheet pdf image
35Kb/2P
10,000 V - 45,000 V Rectifier Stacks 0.05 A Forward Current 70 ns Recovery Time
SP150S Datasheet pdf image
75Kb/2P
15,000 V - 30,000 V Rectifier Stacks 0.5 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
FP125S Datasheet pdf image
74Kb/2P
12,500 V - 20,000 V Rectifier Stacks 2.2 A Forward Current 3000 ns Recovery Time
SP125F Datasheet pdf image
74Kb/2P
12,500 V - 25,000 V Rectifier Stacks 0.5 A Forward Current 150 ns Recovery Time
Z25FG Datasheet pdf image
98Kb/2P
2,500 V - 10,000 V Rectifiers 0.50 A - 1.5 A Forward Current 200 ns Recovery Time
M25FG Datasheet pdf image
96Kb/2P
2,500 V - 16,000 V Rectifiers 10 mA - 100 mA Forward Current 200 ns Recovery Time
X25UFG Datasheet pdf image
94Kb/2P
2,500 V - 10,000 V Rectifiers 100 mA - 250 mA Forward Current 100 ns Recovery Time
SM6525 Datasheet pdf image
29Kb/1P
5,000 V - 10,000 V Rectifiers 25 mA - 150 mA Forward Current 70 ns Recovery Time
M25UFG Datasheet pdf image
96Kb/2P
2,500 V - 16,000 V Rectifiers 10 mA - 100 mA Forward Current 100 ns Recovery Time
SMF6529 Datasheet pdf image
68Kb/1P
2,000 V - 5,000 V Rectifiers 0.05 A - 0.25 A Forward Current 70 ns Recovery Time
1N6529U Datasheet pdf image
100Kb/2P
2,000 V - 5,000 V Rectifiers 0.05 A - 0.25 A Forward Current 70 ns Recovery Time
X150FG Datasheet pdf image
93Kb/2P
15,000 V - 20,000 V Rectifiers 25 mA - 50 mA Forward Current 200 ns Recovery Time
Z25UFG Datasheet pdf image
98Kb/2P
2,500 V - 10,000 V Rectifiers 0.50 A - 1.5 A Forward Current 100 ns Recovery Time
M25UFG Datasheet pdf image
50Kb/2P
2,500 V - 16,000 V Rectifiers 10 mA - 100 mA Forward Current 100 ns Recovery Time

1 2 3 >


1 2 3 >



Qu'est-ce que CURRENT


Courant des composants électroniques fait référence à la quantité de courant qui coule dans un circuit électrique.

Le courant est l'un des éléments importants nécessaires pour transmettre des signaux électriques ou une puissance d'alimentation dans les composants électroniques.

L'ampleur du courant est généralement déterminée par tension et résistance.

Selon la loi d'Ohm, le courant (i) est calculé comme la tension (v) divisée par la résistance (R).

Par conséquent, à mesure que la tension ou la résistance change, l'ampleur du courant change également.

Dans les composants électroniques, le courant joue principalement un rôle dans:

Transmission du signal: Certains composants électroniques sont responsables de la transmission des signaux électriques.

Par exemple, les transistors sont utilisés pour amplifier et transmettre des signaux électriques.

Alimentation: certains composants électroniques servent à fournir une puissance électrique.

Par exemple, les convertisseurs de tension fournissent les tensions appropriées nécessaires aux autres composants électroniques.

Protection: Certains composants électroniques servent à fournir une protection électrique.

Par exemple, les fusibles protègent l'équipement électrique en détectant la surintensité.

Dans la conception et la construction de composants électroniques, des mesures doivent être prises pour garantir que le courant adéquat est maintenu.

Pour ce faire, les composants électroniques appropriés doivent être sélectionnés et placés en considération de la taille et du chemin d'écoulement du courant.

De plus, une protection adéquate doit être fournie pour éviter la surcharge de courant.