Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CPU Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CPU' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
ATMEL Corporation
AT89C51CC03 Datasheet pdf image
114Kb/7P
PCA ??Incorect Behavior with CPU X2 Mode Bit of HSB
AT89C51CC03U Datasheet pdf image
114Kb/7P
PCA ??Incorect Behavior with CPU X2 Mode Bit of HSB
AT89C51CC03C Datasheet pdf image
114Kb/7P
PCA ??Incorect Behavior with CPU X2 Mode Bit of HSB

1


1



Qu'est-ce que CPU


Le CPU est une abréviation de l'unité de traitement centrale, et c'est un composant responsable des fonctions principales d'un système informatique. Le CPU est responsable de l'exécution des programmes en effectuant des calculs informatiques, un contrôle et un traitement des données.

Un processeur se compose de divers composants électroniques, qui sont principalement fabriqués à l'aide de la technologie de circuit intégré (IC). Avec ces technologies IC, les CPU sont composés de nombreux transistors, registres, unités arithmétiques, unités de contrôle, etc. Le CPU, souvent appelé microprocesseur, est un composant clé qui détermine les performances et les fonctionnalités d'un système informatique.

Le CPU est responsable de l'interprétation et de l'exécution d'instructions pour effectuer les instructions du programme. Pour ce faire, il lit et écrit des programmes et des données stockés dans la mémoire principale (RAM), effectue des opérations et stocke les résultats. Les performances du CPU sont déterminées par des spécifications telles que la vitesse d'horloge et le nombre de noyaux. En général, les CPU avec des vitesses d'horloge plus élevées et plusieurs noyaux fournissent des vitesses de calcul plus rapides et une puissance de traitement plus élevée.

Les CPU sont utilisés dans divers systèmes informatiques et jouent un rôle important dans divers appareils tels que les ordinateurs personnels (PC), les serveurs, les smartphones et les tablettes. De plus, le CPU doit être compatible avec l'architecture du système informatique et doit rester compatible pour exécuter divers programmes et systèmes d'exploitation.