Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COUPLER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COUPLER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Frontier Electronics.
CP2450K0607BT Datasheet pdf image
184Kb/3P
Surface mount coupler with a small size of 1.6 X 0.8 X 0.6 mm, RoHS compliant.

1


1



Qu'est-ce que COUPLER


Dans les composants électroniques, le coupleur est un composant qui transmet des signaux ou de la puissance entre deux circuits électriques.

Le coupleur sépare les caractéristiques électriques de chaque circuit pour permettre une transmission stable du signal.

En général, les coupleurs sont composés de deux types: une méthode optique utilisant la lumière et une méthode électrique.

Le coupleur optique fonctionne en utilisant l'effet photovoltaïque. En d'autres termes, lorsqu'un signal électrique rencontre la lumière, le signal électrique est converti et transmis en fonction de la longueur d'onde de la lumière.

Les coupleurs électriques fonctionnent par l'interaction des champs électromagnétiques.

Il est composé d'un circuit qui est séparé électriquement du circuit qui transmet le signal électrique, et est en contact avec chaque circuit à une certaine distance, et le signal électrique est transmis en utilisant cela.

Le coupleur garantit l'isolement des circuits et minimise les différences de tension ou de courant entre les circuits pour permettre une transmission stable du signal.

Ces coupleurs sont utilisés dans les circuits de conversion de puissance ou les circuits de contrôle pour assurer une tension et une alimentation de courant stables, et pour améliorer la qualité du signal du circuit en minimisant le bruit électrique.