Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COPPER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COPPER' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intel Corporation
PRO1000MT Datasheet pdf image
421Kb/2P
High-Performance Gigabit Copper Connection for Servers
PRO1000PT Datasheet pdf image
256Kb/4P
Trusted PCI Express* Gigabit Copper Connection for Servers
EXPI9402PT-868973 Datasheet pdf image
254Kb/4P
Two Gigabit Copper Server Connections in a Single PCI Express* Slot
PRO1000PT Datasheet pdf image
294Kb/4P
Low-Profile Quad Port Copper Gigabit Ethernet Server Adapter for PCI* Express Slots
PWLA8492MT Datasheet pdf image
422Kb/2P
Intel짰 PRO/1000 MT Dual Port Server Adapter Two Gigabit Copper Server Connections in a Single PCI Slot

1


1



Qu'est-ce que COPPER


Le cuivre est un matériau métallique très important dans les pièces électroniques. Le cuivre a une excellente conductivité électrique et thermique et est un matériau clé largement utilisé dans les circuits électroniques. Le cuivre est utilisé dans une variété de composants et de dispositifs électroniques, tels que les fils, les contacts, les tampons et les boucliers.

Les principales utilisations du cuivre dans les composants électroniques sont:

Fils et contacts: le cuivre est un choix populaire pour les fils et les contacts en raison de sa conductivité électrique élevée. Il joue un rôle dans le passage efficace du courant et la transmission des signaux électriques dans les circuits électroniques.

Carte de circuit imprimé (PCB): le cuivre est utilisé comme conducteurs (traces) qui transportent des signaux électriques sur un PCB. Les modèles de cuivre sont formés sur les couches intérieures et extérieures du PCB pour activer les connexions de circuit.

Tampons et boucliers: le cuivre est utilisé pour les coussinets et les boucliers dans des composants électroniques. Le PAD fournit une connexion électrique entre le composant et le PCB, et le bouclier bloque le bruit électromagnétique externe pour réduire les interférences externes affectant le circuit.

Substrat de refroidissement: le cuivre est utilisé comme matériau principal pour le refroidissement des substrats (dissipateurs thermiques). Il a une excellente conductivité thermique, il dissipe donc efficacement la chaleur et abaisse la température des composants électroniques.

Le cuivre est reconnu comme un matériau très important dans la fabrication de composants électroniques et la conception de circuits électroniques. Il joue un rôle majeur dans l'amélioration des performances et de la fiabilité des composants électroniques en raison de ses excellentes propriétés telles que la conductivité électrique et thermique, la procédabilité, la capacité de bloquer les interférences internes et externes.