Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONVERSION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONVERSION' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Pasternack Enterprises,...
PE8601 Datasheet pdf image
224Kb/1P
50 Ohm SMA Frequency Doubler With Input From2000 MHz To 6000 MHz And Output From 2000 MHz To 6000 MHz With 11 dB Conversion Loss
PE8600 Datasheet pdf image
223Kb/3P
50 Ohm SMA Frequency Doubler With Input From 1500 MHz To 5000 MHz And Output From 3000 MHz To 10000 MHz With 8.5 dB Conversion Loss
PE8603 Datasheet pdf image
222Kb/3P
50 Ohm SMA Frequency Doubler With Input From 9000 MHz To 13000 MHz And Output From 18000 MHz To 26000 MHz With 10 dB Conversion Loss

1


1



Qu'est-ce que CONVERSION


Dans les composants électroniques, la «conversion» signifie un changement d'une forme ou d'un état à un autre. Dans les composants électroniques, la conversion fait référence au processus de traitement d'un signal ou de données d'entrée et de les transformer en signal ou données de sortie.

La «conversion» dans les composants électroniques peut prendre de nombreuses formes. Certains exemples sont:

Conversion analogique-numérique (ADC): le processus de conversion d'un signal analogique en signal numérique. Ces conversions sont utilisées pour traiter et stocker les valeurs d'entrée à partir de capteurs analogiques sous forme numérique. Un ADC échantillonne généralement un signal d'entrée analogique, le quantise et le convertit en valeur numérique.

Conversion numérique-analogique (DAC): le processus de conversion d'un signal numérique en un signal analogique. Ces conversions convertissent les données numériques en signaux analogiques et les fournissent à des dispositifs de sortie analogiques tels que des haut-parleurs, des écrans et des amplificateurs.

Conversion de fréquence: fait référence au processus de conversion de la fréquence d'un signal d'entrée. Cette conversion peut être effectuée de manière telle que la modulation de fréquence, la synthèse de fréquence et la division de fréquence.

Conversion de tension: fait référence au processus de conversion d'une tension d'entrée en un autre niveau de tension. La conversion de tension est utilisée pour fournir des niveaux de tension requis dans des conditions d'alimentation ou dans divers circuits électroniques.

La «conversion» dans les composants électroniques fait référence au processus de traitement des signaux d'entrée ou des données et de les convertir en autres formes. Ces conversions sont utilisées dans une variété d'applications et jouent un rôle clé dans l'exécution d'une variété de fonctions, notamment le traitement du signal, la communication des données et la lecture des capteurs.