Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONVERSION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONVERSION' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Ferroxcube Internationa...
3C95 Datasheet pdf image
1Mb/8P
Low power loss, wide temperature for power conversion
3C97 Datasheet pdf image
1Mb/8P
Low power loss, wide temperature for power conversion
3C98 Datasheet pdf image
1Mb/8P
High efficiency, operation up to 400 kHz, high power density and best in class Medium Frequency power conversion.

1


1



Qu'est-ce que CONVERSION


Dans les composants électroniques, la «conversion» signifie un changement d'une forme ou d'un état à un autre. Dans les composants électroniques, la conversion fait référence au processus de traitement d'un signal ou de données d'entrée et de les transformer en signal ou données de sortie.

La «conversion» dans les composants électroniques peut prendre de nombreuses formes. Certains exemples sont:

Conversion analogique-numérique (ADC): le processus de conversion d'un signal analogique en signal numérique. Ces conversions sont utilisées pour traiter et stocker les valeurs d'entrée à partir de capteurs analogiques sous forme numérique. Un ADC échantillonne généralement un signal d'entrée analogique, le quantise et le convertit en valeur numérique.

Conversion numérique-analogique (DAC): le processus de conversion d'un signal numérique en un signal analogique. Ces conversions convertissent les données numériques en signaux analogiques et les fournissent à des dispositifs de sortie analogiques tels que des haut-parleurs, des écrans et des amplificateurs.

Conversion de fréquence: fait référence au processus de conversion de la fréquence d'un signal d'entrée. Cette conversion peut être effectuée de manière telle que la modulation de fréquence, la synthèse de fréquence et la division de fréquence.

Conversion de tension: fait référence au processus de conversion d'une tension d'entrée en un autre niveau de tension. La conversion de tension est utilisée pour fournir des niveaux de tension requis dans des conditions d'alimentation ou dans divers circuits électroniques.

La «conversion» dans les composants électroniques fait référence au processus de traitement des signaux d'entrée ou des données et de les convertir en autres formes. Ces conversions sont utilisées dans une variété d'applications et jouent un rôle clé dans l'exécution d'une variété de fonctions, notamment le traitement du signal, la communication des données et la lecture des capteurs.