Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONTROLLED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONTROLLED' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Voltage Multipliers Inc...
MR25FF3 Datasheet pdf image
461Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.015A - 0.060A ??30ns - 3000ns
ZR25FF3 Datasheet pdf image
463Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.15A - 1.50A ??30ns - 3000ns
XR25FF3 Datasheet pdf image
460Kb/1P
H. V. Controlled Avalanche Rectifiers - Axial Lead 0.050A - 0.20A ??30ns - 3000ns

1


1



Qu'est-ce que CONTROLLED


Contrôlé est un terme pour une sorte de caractéristique dans les composants électroniques.

Ce terme fait référence à la question de savoir si les caractéristiques d'un composant électronique peuvent être contrôlées par un facteur externe.

Par exemple, un «redresseur contrôlé» est une diode qui peut être exploitée par contrôle externe et est utilisée pour convertir la puissance AC en puissance DC.

Cette pièce a une vitesse de commutation contrôlable et un contrôle de courant.

De plus, l'oscillateur contrôlé est une partie qui peut ajuster la fréquence et la forme d'onde du signal de sortie par contrôle externe.

Ces pièces sont utilisées dans la communication sans fil, la radio, la télévision, etc.

De plus, il existe différentes pièces contrôlées.

Ces pièces remplissent diverses fonctions dans les circuits électroniques et sont classées comme opérationnelles ou non opérables en fonction des facteurs externes.

Par conséquent, contrôlé dans les composants électroniques est un terme indiquant les caractéristiques des composants qui peuvent être contrôlés par des facteurs externes.

Ces pièces sont utilisées dans divers appareils électroniques et remplissent diverses fonctions telles que le traitement, la conversion et le contrôle des signaux électriques.