Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONTROLLED Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONTROLLED' - Totale: 10 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
First Components Intern...
FCR150-6 Datasheet pdf image
1Mb/2P
1.5 Amp Silicon Controlled Rectifiers
FCR150-6H Datasheet pdf image
1Mb/2P
1.5 Amp Silicon Controlled Recifiers
FCR100-6 Datasheet pdf image
503Kb/2P
0.8 Amp Silicon Controlled rectifiers
FCR0840 Datasheet pdf image
144Kb/2P
0.8 Amp Silicon Controlled Rectifiers
FCR08-6 Datasheet pdf image
144Kb/2P
0.8 Amp Silicon Controlled Recifiers
FCR0320S Datasheet pdf image
161Kb/2P
0.3 Amp Silicon Controlled Rectifiers Mechanical Dimensions
BT151 Datasheet pdf image
92Kb/2P
12 Amp Silicon Controlled rectifiers all conduction angles
FCR150-8 Datasheet pdf image
242Kb/2P
1.5 Amp Silicon Controlled Rectifiers Sensitive gate trigger current.
PA10SD Datasheet pdf image
248Kb/2P
1.0 Amp Silicon Controlled Rectifiers Sensitive gate trigger current.
FCR0320 Datasheet pdf image
136Kb/1P
0.3 Amp Silicon Controlled Rectifiers VOID-FREE GLASS PASSIVATED CHIPS

1


1



Qu'est-ce que CONTROLLED


Contrôlé est un terme pour une sorte de caractéristique dans les composants électroniques.

Ce terme fait référence à la question de savoir si les caractéristiques d'un composant électronique peuvent être contrôlées par un facteur externe.

Par exemple, un «redresseur contrôlé» est une diode qui peut être exploitée par contrôle externe et est utilisée pour convertir la puissance AC en puissance DC.

Cette pièce a une vitesse de commutation contrôlable et un contrôle de courant.

De plus, l'oscillateur contrôlé est une partie qui peut ajuster la fréquence et la forme d'onde du signal de sortie par contrôle externe.

Ces pièces sont utilisées dans la communication sans fil, la radio, la télévision, etc.

De plus, il existe différentes pièces contrôlées.

Ces pièces remplissent diverses fonctions dans les circuits électroniques et sont classées comme opérationnelles ou non opérables en fonction des facteurs externes.

Par conséquent, contrôlé dans les composants électroniques est un terme indiquant les caractéristiques des composants qui peuvent être contrôlés par des facteurs externes.

Ces pièces sont utilisées dans divers appareils électroniques et remplissent diverses fonctions telles que le traitement, la conversion et le contrôle des signaux électriques.