Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONTACT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONTACT' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MRV Communications, Inc...
EM2009-2EAM Datasheet pdf image
1Mb/2P
LambdaDriver - 2 x Analog E&M Voice and 2 x Dry Contact over Fiber/Lambda -TDM Module (EM2009-2EAM)

1


1



Qu'est-ce que CONTACT


Contact est l'un des concepts très importants des composants électroniques.

«Contact» signifie le point auquel les signaux électriques passent entre les composants électroniques. Dans les composants électroniques, le contact fait référence à un point de connexion électrique et aucun signal électrique n'est transmis à moins qu'il ne soit contacté électriquement.

Contact dans des composants électroniques peut être mis en œuvre sous de nombreuses formes.

Par exemple, le connecteur est une forme de contact utilisé pour passer des signaux électriques entre les composants électroniques.

Un «connecteur» se compose d'un certain nombre d'épingles ou de prises, permettant des connexions entre les composants électroniques.

Contact apparaît également sur des éléments tels que pad et trace à l'intérieur de la carte de circuit imprimé.

Un pad représente un point de connexion entre une broche sur un composant électronique et une carte de circuit imprimé, et une trace est un fil métallique utilisé pour établir des connexions électriques sur une carte de circuit imprimé.

Contact est l'un des éléments clés de la transmission du signal dans les composants électroniques et joue un rôle très important dans la conception et la fabrication des composants électroniques.

Un bon «contact» assure la précision et la stabilité des signaux et contribue à améliorer la vie et les performances des composants électroniques.