Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONTACT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONTACT' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Siemens Semiconductor G...
3SU1400-1AA10-1HA0 Datasheet pdf image
140Kb/4P
Contact module with 1 contact element, 1 NC, Contact for installation monitoring, screw terminal, for front plate mounting
12/12/2022
3SB3400-0B Datasheet pdf image
115Kb/4P
ACTUATOR-/INDICATOR COMPONENT CONTACT BLOCK WITH 1 CONTACT ELEMENT SCREW TERMINAL, 1NO
3SU1400-1AA10-1BA0 Datasheet pdf image
142Kb/4P
Contact module with 1 contact element, 1 NO, screw terminal, for front plate mounting, Minimum order quantity 5 or a multiple of this
12/8/2022
3SB3000-2EA11 Datasheet pdf image
101Kb/3P
22MM PLASTIC ROUND ACTUATOR: SELECTOR SWITCH 3 SWITCH POSITIONS I-O-II MOMENTARY CONTACT TYPE NON-ILLUMINATED WITH HOLDER BLACK
BF840 Datasheet pdf image
20Kb/2P
NPN Silicon RF Transistors (Suitable for common emitter RF, IF amplifiers Low collector-base capacitance due to contact shield diffusion)
3SE6604-2BA Datasheet pdf image
267Kb/3P
magnetically-operated switch, contact block, large, 25 x 88 mm, 2 NC connection cable 3 m LIYY 4 x 0.25 mm2 required solenoid 3SE6704-2BA or with increased operating distance 3SE6701-2BA
10/20/2023

1


1



Qu'est-ce que CONTACT


Contact est l'un des concepts très importants des composants électroniques.

«Contact» signifie le point auquel les signaux électriques passent entre les composants électroniques. Dans les composants électroniques, le contact fait référence à un point de connexion électrique et aucun signal électrique n'est transmis à moins qu'il ne soit contacté électriquement.

Contact dans des composants électroniques peut être mis en œuvre sous de nombreuses formes.

Par exemple, le connecteur est une forme de contact utilisé pour passer des signaux électriques entre les composants électroniques.

Un «connecteur» se compose d'un certain nombre d'épingles ou de prises, permettant des connexions entre les composants électroniques.

Contact apparaît également sur des éléments tels que pad et trace à l'intérieur de la carte de circuit imprimé.

Un pad représente un point de connexion entre une broche sur un composant électronique et une carte de circuit imprimé, et une trace est un fil métallique utilisé pour établir des connexions électriques sur une carte de circuit imprimé.

Contact est l'un des éléments clés de la transmission du signal dans les composants électroniques et joue un rôle très important dans la conception et la fabrication des composants électroniques.

Un bon «contact» assure la précision et la stabilité des signaux et contribue à améliorer la vie et les performances des composants électroniques.