Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONNECTOR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONNECTOR' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
OPLINK Communications I...
CONN-S0185 Datasheet pdf image
270Kb/2P
Optical Connector
DTR-1250-SM-LC Datasheet pdf image
698Kb/5P
3.3V LC connector SFF Gigabit Ethernet CWDM Laser Transceivers
DTR-1250-SM-LC-CWDM Datasheet pdf image
698Kb/5P
3.3V LC connector SFF Gigabit Ethernet CWDM Laser Transceivers
DTR-1250-SM2-LC-L2-M Datasheet pdf image
208Kb/5P
3.3V 2x10 LC connector SFF Gigabit Ethernet 1300 & 1550 nm Laser Transceivers

1


1



Qu'est-ce que CONNECTOR


Connecteur est l'un des composants les plus importants des composants électroniques.

Connecteur est utilisé pour se connecter avec d'autres pièces ou périphériques dans un appareil électronique ou un circuit.

Connecteurs sont disponibles en de nombreux types et tailles, et remplissent généralement les fonctions suivantes:

Connexion électrique: utilisé pour transmettre des signaux électriques.

Connexion mécanique: fixe de manière fiable les pièces et se connecte les unes aux autres.

Transmission du signal: transmet des signaux tels que les données, la vidéo et l'audio.

Alimentation électrique: fournit de l'énergie et connecte les circuits aux sources d'alimentation.

Connecteurs se présentent sous de nombreuses formes. Certains exemples sont:

Plug: utilisé pour transmettre la puissance ou les signaux.

Socket: utilisé pour s'accoupler avec une prise et fournir un point de connexion.

En-tête: attaché au PCB et connecté à d'autres circuits ou composants.

Connecteurs de support de rack et de panneau: utilisé avec des ordinateurs ou d'autres équipements électroniques, fixés à un rack ou à un panneau.

Ces connecteurs jouent un rôle très important dans l'électronique et les circuits électriques, garantissant la fiabilité et la stabilité.