Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONNECTION Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONNECTION' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Diotec Semiconductor
TGL200U06 Datasheet pdf image
117Kb/2P
Series Connection of Ultrafast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
TGL200F06 Datasheet pdf image
117Kb/2P
Series Connection of Fast Switching Blocking Diode and Transient Voltage Suppressor
BAV99 Datasheet pdf image
645Kb/3P
Diode Array 1 Pair Series Connection 75 V 215mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Version 2022-02-07

1


1



Qu'est-ce que CONNECTION


Dans les pièces électroniques, la connexion fait référence à des pièces électriques, mécaniquement ou optiquement à des pièces ou des pièces aux circuits.

Dans les pièces électroniques, les connexions jouent un rôle très important dans la transmission du signal électrique et la transmission des données.

La connexion en pièces électroniques se fait de diverses manières.

Pour les connexions électriques, par exemple, vous pouvez utiliser les bornes de jonction, les prises, les câbles, les prospects, etc.

Des vis, des clips, des rivets, etc. peuvent être utilisés pour les connexions mécaniques. De plus, pour la connexion optique, un câble à fibre optique ou un module optique peut être utilisé.

Les connexions jouent un rôle très important dans le processus de conception et de fabrication de composants électroniques.

Si la connexion est mal établie, une perte de signal électrique, un bruit et des problèmes de sécurité mécanique peuvent se produire.

Par conséquent, lors de la conception d'une connexion, il est nécessaire de construire une connexion sûre et fiable en considérant tous les facteurs électriques, mécaniques et optiques.