Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CONDITIONER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CONDITIONER' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Sanyo Semicon Device
LB11824M Datasheet pdf image
178Kb/17P
Direct PWM Drive Brushless Motor Predriver for On-Demand Water Heater and Air Conditioner Motors

1


1



Qu'est-ce que CONDITIONER


Dans les composants électroniques, le terme conditionneur fait généralement référence à un appareil qui purifie ou traite des signaux électriques ou de la puissance pour remplir des conditions spécifiques.

Il existe de nombreux types de conditionneurs, chacun conçu et utilisé à différentes fins et applications.

Conditionneur de puissance: Le conditionneur de puissance est responsable de la purification et de la stabilisation du signal de puissance.

Il fournit une alimentation stable en éliminant les fluctuations de tension, le bruit et la distorsion de la longueur d'onde qui peuvent se produire dans les réseaux d'alimentation.

Il est principalement utilisé dans les appareils ou les systèmes électroniques pour améliorer la qualité de l'énergie et protéger les composants électroniques.

Conditionneur de signal: Un conditionneur de signal est responsable du traitement du signal d'entrée pour conditionner et calibrer le signal de sortie.

Il est principalement utilisé pour traiter les signaux de capteur, les signaux de mesure, les signaux de contrôle, etc.

Il est utilisé pour maintenir un niveau de signal approprié en ajustant la taille, la plage, la sensibilité, le bruit, etc. du signal d'entrée ou pour interfacer avec d'autres appareils.

Conditionneur environnemental: Un conditionneur environnemental protège et stabilise un dispositif ou un système électronique des effets de l'environnement environnant.

Par exemple, il a la capacité de sentir, de contrôler et de compenser les conditions externes telles que la température, l'humidité, les vibrations et la poussière.

Cela améliore la stabilité et la fiabilité des composants électroniques et empêche les dommages des facteurs environnementaux.

Les conditionneurs jouent un rôle important dans la conception de composants et d'appareils électroniques.

Il est utilisé pour maintenir la précision, la stabilité et la fiabilité du signal et pour minimiser l'influence de l'environnement externe.

Par conséquent, chaque conditionneur a diverses formes et caractéristiques en fonction de sa fonction et de son objectif spécifiques.