Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COMPLEMENTARY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COMPLEMENTARY' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Intersil Corporation
CD4007UBMS Datasheet pdf image
104Kb/9P
CMOS Dual Complementary Pair Plus Inverter
November 1994
IS-1715ARH Datasheet pdf image
30Kb/2P
Radiation Hardened Complementary Switch FET Driver
HIP5010 Datasheet pdf image
38Kb/6P
7V, 17A SynchroFET??Complementary Drive Synchronous Half-Bridge
HIP5015 Datasheet pdf image
38Kb/6P
7V, 7A SynchroFET??Complementary Drive Synchronous Half-Bridge
ISL6571 Datasheet pdf image
374Kb/11P
Complementary MOSFET Driver and Synchronous Half-Bridge Switch
RF1K49224 Datasheet pdf image
223Kb/14P
3.5A/2.5A, 30V, 0.060/0.150 Ohms, Complementary LittleFET??Power MOSFET
RF3V49092 Datasheet pdf image
244Kb/13P
20A/10A, 12V, 0.060/0.140 Ohm, Logic Level, Complementary Power MOSFET
RF1K49092 Datasheet pdf image
248Kb/13P
3.5A/2.5A, 12V, 0.050/0.130 Ohm, Logic Level, Complementary LittleFET??Power MOSFET

1


1



Qu'est-ce que COMPLEMENTARY


Dans les composants électroniques, complémentaire signifie complémentaire les uns des autres.

En général, «complémentaire» dans les pièces électroniques indique le cas où des pièces avec des caractéristiques ou des comportements opposés sont utilisés ensemble.

L'exemple le plus courant est complémentaire-oxyde-oxyde-semi-conducteur (CMOS).

CMOS fonctionne en utilisant à la fois des semi-conducteurs de type P et N dans la configuration des transistors, et la combinaison de ces transistors de type P et de type N constitue un circuit logique numérique.

Les transistors de type P et N de type N se complétent les uns aux autres pour minimiser la consommation d'énergie et fournir des performances élevées.

Un autre exemple est la combinaison de complémentaire-oxyde-oxyde-semi-conducteur (CMOS) et complémentaire-oxyde-semiconducteur (Bicmos) .

Le BICMOS est une combinaison de CMOS et de transistors bipolaires et est utilisé comme une solution qui répond à la fois à haute performance et à faible puissance dans les applications numériques et analogiques.

Un autre exemple est une paire de transistors PNP et NPN appelés paire complémentaire.

Cette paire est utilisée pour l'amplification actuelle ou l'inversion du signal électrique dans les amplificateurs et les circuits de commutation.

Complémentaire est un terme utilisé dans la conception des composants électroniques pour décrire les composants qui implémentent une fonction spécifique ou ont un comportement complémentaire.

Des combinaisons de ces composants complémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la consommation d'énergie, les performances et la réduction du bruit.