Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COMPLEMENTARY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COMPLEMENTARY' - Totale: 4 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
MAKO SEMICONDUCTOR CO.,...
2SA1662 Datasheet pdf image
88Kb/2P
Complementary to KTC4374
C945 Datasheet pdf image
99Kb/2P
Complementary to A733
KTA1504 Datasheet pdf image
139Kb/2P
Complementary To KTC3875.
MMBT3906 Datasheet pdf image
153Kb/2P
As complementary type the PNP transistor MMBT3904 is recommended

1


1



Qu'est-ce que COMPLEMENTARY


Dans les composants électroniques, complémentaire signifie complémentaire les uns des autres.

En général, «complémentaire» dans les pièces électroniques indique le cas où des pièces avec des caractéristiques ou des comportements opposés sont utilisés ensemble.

L'exemple le plus courant est complémentaire-oxyde-oxyde-semi-conducteur (CMOS).

CMOS fonctionne en utilisant à la fois des semi-conducteurs de type P et N dans la configuration des transistors, et la combinaison de ces transistors de type P et de type N constitue un circuit logique numérique.

Les transistors de type P et N de type N se complétent les uns aux autres pour minimiser la consommation d'énergie et fournir des performances élevées.

Un autre exemple est la combinaison de complémentaire-oxyde-oxyde-semi-conducteur (CMOS) et complémentaire-oxyde-semiconducteur (Bicmos) .

Le BICMOS est une combinaison de CMOS et de transistors bipolaires et est utilisé comme une solution qui répond à la fois à haute performance et à faible puissance dans les applications numériques et analogiques.

Un autre exemple est une paire de transistors PNP et NPN appelés paire complémentaire.

Cette paire est utilisée pour l'amplification actuelle ou l'inversion du signal électrique dans les amplificateurs et les circuits de commutation.

Complémentaire est un terme utilisé dans la conception des composants électroniques pour décrire les composants qui implémentent une fonction spécifique ou ont un comportement complémentaire.

Des combinaisons de ces composants complémentaires peuvent être utilisés pour améliorer la consommation d'énergie, les performances et la réduction du bruit.