Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COILS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COILS' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Texas Instruments
DRV103 Datasheet pdf image
446Kb/14P
PWM LOW-SIDE DRIVER (1.5A and 3A) for Solenoids, Coils, Valves, Heaters, and Lamps

1


1



Qu'est-ce que COILS


La bobine est un composant électronique utilisé pour stocker l'énergie électrique et transmettre des signaux électriques.

La bobine est généralement faite d'une structure dans laquelle un conducteur formant un fil est enroulé dans une forme spécifique.

Les bobines ont de nombreuses utilisations car elles stockent et transmettent l'énergie électrique.

Le plus souvent utilisé dans le pas de tension, le filtrage, l'induction, les générateurs, les moteurs, etc.

Coil fonctionne essentiellement en utilisant le principe de l'électro-magnétique.

Lorsque le courant électrique traverse la bobine, un champ électromagnétique est généré autour de la bobine.

Ce champ électromagnétique est généré par une bobine à écoulement de courant, et il peut être utilisé pour transmettre des signaux électriques à d'autres composants électroniques ou pour stocker l'énergie électrique.

Les bobines sont très diverses parmi les composants électroniques. Les exemples typiques comprennent des bobines d'induction, des transformateurs, des solénoïdes et des bobines RF.

Chaque bobine est utilisée à diverses fins en fonction de la résistance du champ magnétique, de la direction du flux de courant, de la taille de la bobine et du matériau utilisé pour la bobine.