Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COIL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COIL' - Totale: 3 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NXP Semiconductors
TDA5147K Datasheet pdf image
154Kb/32P
12 V Voice Coil Motor VCM driver and spindle motor drive combination chip
1996 Jul 26
TDA5147CH Datasheet pdf image
196Kb/32P
12 V Voice Coil Motor VCM driver and spindle motor drive combination chip
1997 Jul 09
TDA5149G Datasheet pdf image
148Kb/28P
12 V Voice Coil Motor VCM driver and spindle motor pre-driver combination chip
1996 May 06

1


1



Qu'est-ce que COIL


La bobine est l'un des composants électroniques et est utilisé pour convertir les signaux électriques en champs électromagnétiques ou convertir les champs électromagnétiques en signaux électriques.

Les bobines sont généralement fabriquées sous une forme enveloppée de conducteurs et fonctionnent principalement en créant un champ magnétique entre deux conducteurs à isolation électrique ou plus.

Ce champ magnétique crée un courant induit dans le fil portant le signal électrique.

Les bobines sont utilisées à diverses fins.

Par exemple, il est utilisé pour convertir des signaux électriques à partir de produits électroniques tels que des radios, des téléviseurs, des téléphones, des ordinateurs et des automobiles.

Des bobines sont également utilisées dans des industries telles que les véhicules électriques, les chemins de fer et la transmission de puissance.