Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COEFFICIENT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COEFFICIENT' - Totale: 864 (1/44) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Murata Manufacturing Co...
GRM0115C1E6R6BE01 Datasheet pdf image
48Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0115C1E6R8BE01 Datasheet pdf image
48Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C1CR75BD05 Datasheet pdf image
49Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C1CR80WD05 Datasheet pdf image
49Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C1CR82BD05 Datasheet pdf image
49Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C1E1R0BDAE Datasheet pdf image
50Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C1E1R0CDAE Datasheet pdf image
50Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0225C1CR27WD05 Datasheet pdf image
49Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0225C1E6R7WDAE Datasheet pdf image
50Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C0J111GA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM0222C0J181GA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM0225C1E6R9DDAE Datasheet pdf image
50Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0225C1E6R9WDAE Datasheet pdf image
50Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C0J620GA02 Datasheet pdf image
49Kb/1P
Temperature coefficient
GRM0222C0J680JA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM0222C1A560GA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM0222C1A820JA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM0225C0J121JA02 Datasheet pdf image
92Kb/2P
Temperature coefficient
GRM21B3U1A823JA01 Datasheet pdf image
94Kb/2P
Temperature coefficient
GRM1553U1A182JA01 Datasheet pdf image
93Kb/2P
Temperature coefficient

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>


1 2 3 4 5 > >>



Qu'est-ce que COEFFICIENT


Dans les composants électroniques, le «coefficient» fait référence aux coefficients couramment utilisés dans la conception et l'analyse électroniques des appareils. Les coefficients sont utilisés comme valeurs représentant diverses propriétés ou constantes physiques.

Dans les composants électroniques, le coefficient peut être utilisé dans de nombreuses significations. Certains exemples sont:

Coefficient de température: certains composants électroniques peuvent modifier certaines caractéristiques à mesure que la température change.

Un coefficient de température est utilisé pour tenir compte de ces modifications. Par exemple, le coefficient de température de résistance décrit comment la valeur de résistance change avec la température.

Coefficient de tension: certains composants électroniques peuvent modifier certaines caractéristiques à mesure que la tension d'entrée change.

Les coefficients de tension sont utilisés pour tenir compte de ces modifications.

Par exemple, le facteur de tension peut être utilisé pour décrire la stabilité de la tension dans un circuit d'alimentation en tension.

Coefficient d'atténuation: une valeur qui indique la mesure dans laquelle les ondes électromagnétiques sont atténuées lors du passage d'un milieu spécifique.

Le facteur d'atténuation est utilisé dans les circuits de traitement du signal ou les dispositifs optiques pour calculer la perte d'ondes radio et pour ajuster l'intensité des ondes radio.

Coefficient de corrélation: une valeur représentant la relation entre deux ou plusieurs variables, utilisée dans l'analyse de corrélation.

Il peut être utilisé pour évaluer et prédire les corrélations entre les variables dans la conception électronique des composants ou l'analyse du système.

En résumé, le «coefficient» dans les composants électroniques signifie généralement les coefficients utilisés dans la conception et l'analyse électroniques des appareils.

Il est utilisé comme valeur représentant diverses caractéristiques physiques ou constantes, les exemples incluent le coefficient de température, le coefficient de tension, le coefficient d'atténuation et le coefficient de corrélation.