Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



COAXIAL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'COAXIAL' - Totale: 5 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Agilent(Hewlett-Packard...
909F Datasheet pdf image
65Kb/2P
Precision Coaxial Termination
LST252X Datasheet pdf image
155Kb/6P
Coaxial Pigtailed Laser Module
LST2425X Datasheet pdf image
153Kb/6P
Coaxial Pigtailed Laser Module
LSA2825 Datasheet pdf image
192Kb/6P
Analog Coaxial Pigtailed Laser Module
8471E Datasheet pdf image
223Kb/2P
Coaxial RF Microwave Detectors 0.01 GHz - 12 GHz

1


1



Qu'est-ce que COAXIAL


Coaxial fait référence à un type de câble ou de ligne de transmission qui a un conducteur central entouré d'une couche isolante cylindrique, qui est à son tour entourée d'un blindage conducteur cylindrique, et enfin d'une couche extérieure protectrice.

Le conducteur central et le blindage sont souvent séparés par un matériau diélectrique.

Le câble coaxial est couramment utilisé dans les applications où les signaux haute fréquence doivent être transmis sur de longues distances avec un minimum de perte de signal, de bruit et d'interférences électromagnétiques.

Certaines applications courantes du câble coaxial comprennent la distribution de télévision et de télévision par câble, les signaux de télévision et de radio par satellite, les réseaux informatiques et les systèmes audio/vidéo.

L'un des principaux avantages du câble coaxial est sa capacité à maintenir une impédance constante sur une large gamme de fréquences, ce qui le rend idéal pour la transmission de données numériques à haut débit.

Le blindage conducteur offre également une protection contre les interférences électromagnétiques, faisant du câble coaxial un choix populaire dans les environnements où le bruit électromagnétique est un problème.

En résumé, le câble coaxial est un type de câble utilisé pour transmettre des signaux haute fréquence et se caractérise par son conducteur central, sa couche isolante, son blindage conducteur et sa couche externe.