Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CIRCUIT Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CIRCUIT' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Isahaya Electronics Cor...
RT8H065C Datasheet pdf image
64Kb/4P
latch circuit
RT8H072E Datasheet pdf image
163Kb/4P
IGBT gate interception circuit
VLA559-01R Datasheet pdf image
1Mb/13P
Built in collector clamp circuit
VLA552-01R Datasheet pdf image
229Kb/9P
Built-in short circuit protection
VLA555-02R Datasheet pdf image
1Mb/13P
Built in short circuit protection with soft shut down
RT8H062E Datasheet pdf image
159Kb/5P
RT8H062E is a semiconductor integrated circuit which is designed for System Reset to detect +3.3V??5V power supply

1


1



Qu'est-ce que CIRCUIT


Un circuit est un chemin complet pour que l'électricité circule.

Dans un circuit électronique, des composants électriques tels que des résistances, des condensateurs, des transistors et des diodes sont connectés par des fils conducteurs pour former une voie pour le flux d'électrons.

Le flux d'électricité à travers un circuit peut être contrôlé par des interrupteurs qui ouvrent ou ferment le circuit et autorisent ou empêchent le flux d'électrons.

D'autres composants, tels que les LED, les transistors et les circuits intégrés (CI), sont utilisés pour effectuer des tâches spécifiques, telles que l'amplification d'un signal, la conversion du courant alternatif en courant continu ou l'affichage d'informations.

Les circuits peuvent aller du simple au complexe et peuvent être utilisés dans un large éventail d'applications, y compris l'alimentation de dispositifs, la communication d'informations et le contrôle de machines et de processus.

La conception et la fonctionnalité d'un circuit sont déterminées par les exigences spécifiques de l'application et les propriétés des composants utilisés.

Dans l'ensemble, un circuit est un chemin complet de circulation de l'électricité, composé de composants électriques connectés, qui peuvent être utilisés pour effectuer un large éventail de tâches dans les systèmes électroniques et électriques.