Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHOPPER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHOPPER' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
NTE Electronics
NTE1737 Datasheet pdf image
20Kb/2P
Integrated Circuit Module, Chopper & Chopper Parallel w/2-Output Voltage Regulator
NTE469 Datasheet pdf image
21Kb/2P
Silicon N-Channel JFET Transistor Chopper, High Speed Switch
NTE467 Datasheet pdf image
20Kb/2P
Silicon N-channel JFET Transistor Chopper, High Speed Switch
NTE466 Datasheet pdf image
21Kb/2P
Silicon N-Channel JFET Transistor Chopper, High Speed Switch
NTE468 Datasheet pdf image
21Kb/2P
Silicon N-Channel JFET Transistor Chopper, High Speed Switch
NTE459 Datasheet pdf image
22Kb/2P
N-Channel Silicon JFET Transistor AF Amplifier/Chopper/Switch
NTE461 Datasheet pdf image
83Kb/2P
Silicon N−Channel JFET Transistor Dual, Matched Pair DC Amp/Sampler/Chopper

1


1



Qu'est-ce que CHOPPER


En électronique, Chopper est un terme utilisé pour décrire un appareil utilisé pour convertir ou contrôler l'énergie électrique.

Les hélicoptères sont principalement utilisés pour convertir la tension de courant direct du courant direct (DC).

Un hélicoptère est généralement composé d'un interrupteur et d'une diode, et l'interrupteur s'allume périodiquement et désactiver la puissance.

Ces opérations de commutation peuvent convertir ou réguler la tension ou le courant.

L'une des principales utilisations de Chopper est de convertir la puissance DC. Par exemple, un hélicoptère, également connu sous le nom de convertisseur DC-DC, peut convertir une tension CC d'entrée en un autre niveau de tension.

Cela vous permet de monter ou de descendre la tension, d'inverser la tension, etc.

Chopper peut également être utilisé pour contrôler la tension ou le courant. En utilisant la technologie de modulation de largeur d'impulsion (PWM), Chopper peut réguler la tension de sortie ou le courant en contrôlant la largeur d'impulsion du signal d'entrée.

Ils sont largement utilisés dans le contrôle du moteur, les systèmes de conversion d'énergie, les alimentations, etc.

En résumé, le «hélicoptère» dans les composants électroniques signifie un appareil utilisé pour la conversion ou le contrôle de puissance.

Chopper se compose d'un interrupteur et d'une diode, et est principalement utilisé pour convertir ou contrôler la tension de courant direct (DC).

Les hélicoptères sont utilisés pour la conversion de puissance CC, le contrôle de tension ou de courant, et la sortie peut être régulée à l'aide de la technologie PWM.