Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHOKE Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHOKE' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
DENSEI-LAMBDA
MXB-1206 Datasheet pdf image
240Kb/4P
Wide band, High attenuation by 2-stage choke coil

1


1



Qu'est-ce que CHOKE


Dans les composants électroniques, le starter est un type d'inductance, qui filtre la fréquence des signaux électriques CA.

Généralement, les étouffages dans les circuits électriques stockent l'énergie électrique tandis que le courant circule et décharge de l'énergie électrique lorsque le courant change soudainement dans le circuit pour stabiliser la tension.

Un starter est un type de bobine et un certain nombre de bobines sont interconnectées.

Le principe de fonctionnement du starter est le principe d'inductance dans lequel un courant est généré par un changement de champ magnétique.

Lorsque le courant traverse la bobine, un champ magnétique est créé et que l'énergie électrique est stockée à l'intérieur de la bobine.

Lorsque le courant change soudainement, l'énergie électrique stockée à l'intérieur de la bobine est libérée pour stabiliser la tension du circuit.

Choke joue un rôle tel que l'élimination du bruit du circuit d'alimentation ou la fourniture d'une tension stable en bloquant le signal haute fréquence du circuit.

Le starter est également utilisé dans les circuits de vibration, les circuits radar et les circuits de récepteur radio.