Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHARGING Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHARGING' - Totale: 28 (1/2) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Injoinic Technology Co....
IP5318 Datasheet pdf image
1Mb/27P
4.8A charging, 18W discharge, integrated input and output fast charging function mobile power supply SOC
IP2112 Datasheet pdf image
1Mb/12P
Single/dual USB port charging protocol IC
IP5303 Datasheet pdf image
1,001Kb/10P
1.2A Charging 1.0 A Discharge Highly Integrated Mobile Power SOC
IP6520 Datasheet pdf image
821Kb/16P
20 W PD output integrates multiple fast charging output protocols
V1.5 2019
IP5305 Datasheet pdf image
961Kb/11P
1.2A Charging 1.0 A Discharge Highly Integrated Mobile Power SOC
IP5306 Datasheet pdf image
891Kb/10P
2.1A Charging 2.4 A Discharge Highly Integrated Mobile Power SOC
IP5209 Datasheet pdf image
1Mb/14P
2.1A Charging 2.4A Discharge Integrated DCP Function Mobile Power SOC
IP2703 Datasheet pdf image
897Kb/11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2705 Datasheet pdf image
905Kb/11P
Integrated 10 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2161 Datasheet pdf image
1Mb/9P
Integrated 7 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP2163 Datasheet pdf image
1,002Kb/11P
Integrated 9 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5310 Datasheet pdf image
1Mb/22P
3A charging 3. 1A discharge Integrated TYPE_C protocol Mobile power SOC
IP5108 Datasheet pdf image
839Kb/14P
2A/1A charging, 2 A discharge high integration mobile power SoC
IP2701 Datasheet pdf image
976Kb/10P
Integrated 8 protocols for fast charging protocol ICs for USB ports
IP5328P Datasheet pdf image
2Mb/27P
Mobile power SOC supporting multiple protocols such as bidirectional PD3.0 fast charging
IP9315 Datasheet pdf image
1Mb/9P
1. 5A Charging 1.5 A(max) Discharge Highly Integrated Mobile Power SOC
IP6808 Datasheet pdf image
1Mb/18P
7.5W/10W wireless charging transmitter controller compatible with WPC v1.2 .4 protocol
IP5207T Datasheet pdf image
974Kb/13P
Ultra High Efficiency 1A Charging 1.2A Discharge Support NTC Mobile Power SOC
IP2365 Datasheet pdf image
1Mb/20P
1~4 string lithium battery/lithium ion battery step-down charging IC
V1.0 2017
IP5332 Datasheet pdf image
2Mb/24P
Support bidirectional PD3.0 fast charging and other mobile power SOC with multiple protocols
Version 0.2 2015

1 2 >


1 2 >



Qu'est-ce que CHARGING


Dans les pièces électroniques, la «charge» fait référence au processus d'augmentation de la capacité en fournissant de l'énergie électrique à une batterie ou à une batterie de stockage.


La charge signifie le processus de charge de la batterie en recevant de l'électricité de la source d'alimentation via le chargeur.

La charge est un processus nécessaire pour maintenir l'alimentation énergétique tout en utilisant des batteries dans des appareils électroniques ou mobiles.

Étant donné que la batterie est déchargée après une certaine période d'utilisation, la capacité utilisable est restaurée en rechargeant la batterie par la charge.

La charge en pièces électroniques utilise diverses méthodes et protocoles. Généralement, la charge de batterie utilise la tension et le courant DC (courant direct).

Le système de charge fournit une charge sûre et efficace en gérant la tension et la régulation du courant entre le chargeur et la batterie. De plus, le système de charge détecte des conditions telles que la surintensité, la surchauffe et les courts-circuits pour vous protéger et protéger la durée de vie de la batterie.

Le temps de charge variera en fonction de la capacité de la batterie et du taux de charge.

Certains systèmes de charge prennent en charge la charge rapide, permettant à la batterie de se recharger rapidement. Cependant, une charge rapide excessive peut affecter la durée de vie de la batterie, de sorte que le système de charge choisit un taux de charge approprié avec les considérations de sécurité et de durée de vie de la batterie à l'esprit.

En résumé, la «charge» dans les composants électroniques signifie le processus d'augmentation de la capacité en fournissant de l'énergie électrique aux batteries ou aux accumulateurs.

La charge est le processus de charge d'une batterie en recevant de l'électricité d'une source d'alimentation via un chargeur, et diverses méthodes et protocoles sont utilisés pour une charge sûre et efficace.

Le système de charge ajuste le taux de charge en tenant compte de la sécurité et de la longévité de la batterie.