Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHARACTERISTICS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHARACTERISTICS' - Totale: 7 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
KODENSHI_AUK CORP.
KB464AG52 Datasheet pdf image
274Kb/3P
KB464AG52 (KLB-521 G) is a high bright InGaP Green LED and has the optimized optical characteristics.
KB464AR61 Datasheet pdf image
273Kb/3P
KB464AR61 (KLB-521 R) is a high bright AlInGaP red LED and has the optimized optical characteristics.
KB464AB45 Datasheet pdf image
264Kb/3P
KB464AB45 (KLB-521 B) is a high bright InGaN blue LED and has the optimized optical characteristics.
KB464AO60 Datasheet pdf image
279Kb/4P
KB464AO60 (KLB-521 O) is a high bright AlInGaP orange LED and has the optimized optical characteristics. Technology : AlInGaP
KB4647B45 Datasheet pdf image
238Kb/3P
KB4647B45 (KLB-520 B-08-T) is a high bright InGaN blue LED and has the optimized optical characteristics.
KB4647R62 Datasheet pdf image
171Kb/3P
KB4647R62 (KLB-520 R-08-T) is a high bright AlInGaP red LED and has the optimized optical characteristics.
KB4647O60 Datasheet pdf image
236Kb/3P
KB4647O60 (KLB-520 O-08-T) is a high bright AlInGaP orange LED and has the optimized optical characteristics.

1


1



Qu'est-ce que CHARACTERISTICS


Dans le contexte des composants électroniques, les «caractéristiques» se réfèrent aux caractéristiques ou aux caractéristiques d'un composant ou d'un appareil.

Cela peut inclure des informations sur la façon dont la pièce fonctionne ou se comporte, le processus de fabrication, etc.

Dans les composants électroniques, les caractéristiques jouent un rôle important dans la sélection et la conception des composants.

Par exemple, un transistor est un composant électronique utilisé pour contrôler et amplifier le courant.

Les caractéristiques du transistor indiquent les caractéristiques de courant de courant du composant, la consommation d'énergie maximale, etc. Ces caractéristiques doivent être prises en compte lors de la sélection et de la conception de composants.

De plus, les caractéristiques jouent un rôle important dans la vérification en partie et le contrôle de la qualité.

Par exemple, les diodes de suppresseur de tension transitoire (TVS) pour la protection des circuits ont la propriété de bloquer une bande de fréquence spécifique dans le spectre électrique.

Ces caractéristiques sont des critères importants lors de l'exécution de la vérification des produits et du contrôle de la qualité.

Par conséquent, dans les pièces électroniques, les caractéristiques sont l'un des facteurs importants qui déterminent les performances et la stabilité des pièces, et la compréhension et les considérer est essentielle dans tous les domaines liés à la conception de pièces électroniques.