Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CHANNEL Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CHANNEL' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
YOBON TECHNOLOGIES,INC.
YB1220 Datasheet pdf image
502Kb/9P
Dual Channel 200mA LDO Regulator

1


1



Qu'est-ce que CHANNEL


Channel est l'un des termes utilisés dans les composants électroniques.

Dans les composants électroniques, canal signifie une sorte de chemin ou de chemin de conduite qui remplit la fonction de contrôler l'écoulement des signaux électriques.

Par exemple, MOSFET (transistor à effets de champ métal-oxyde-semiconducteur est l'un des composants avec canal couramment utilisé dans les composants électroniques.

Un MOSFET est utilisé pour contrôler les signaux électriques et se compose de trois broches de connexion appelées «source», «drain» et «porte».

Le fonctionnement du MOSFET peut être ajusté en contrôlant le canal à travers lequel le signal électrique circule de la source au drain à la porte.

Channel peut également être utilisé comme terme pour décrire la gamme de fréquences utilisées pour la réception du signal par un récepteur radio ou télévisé.

Par exemple, le canal VHF (très haute fréquence) 5 signifie le canal de réception du 5e signal dans la bande de fréquence VHF.