Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CELLULAR Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CELLULAR' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Littelfuse
SP6001-0XUTG-1 Datasheet pdf image
110Kb/1P
LCD and camera interfaces in mobile devices are vulnerable to EMI from the cellular band

1


1



Qu'est-ce que CELLULAR


Dans les composants électroniques, Cellular représente un concept lié aux réseaux de communications mobiles.

La communication mobile est un système de communication qui fournit des services tels que les appels vocaux, la communication de données et l'accès à Internet aux utilisateurs en passant par la communication sans fil.

Cellular fait référence à la structure du réseau utilisé dans les systèmes de communication mobile.

En règle générale, une région entière est divisée en régions plus petites appelées cellules.

Chaque cellule communique avec les utilisateurs mobiles via une station de base. Les utilisateurs mobiles restent connectés lorsqu'ils se déplacent d'une cellule à l'autre, communiquant avec la station de base et la cellule avec le signal le plus fort.

Les systèmes cellulaires peuvent être mis en œuvre par diverses technologies de communication mobile. Les exemples les plus connus sont les technologies de communication mobile générationnelles telles que 2G, 3G, 4G et 5G.

Chaque technologie de génération a progressé dans la vitesse de communication, la bande passante, la capacité de traitement du signal, etc., et fournit une transmission de données plus rapide et une latence plus faible.

Dans les pièces électroniques, diverses pièces et technologies liées à cellulaire sont utilisées. Par exemple, une station de base peut inclure des antennes, des émetteurs, des récepteurs, des unités de traitement du signal, etc.

De plus, les terminaux mobiles, les cartes SIM, les modules de communication sans fil, etc. peuvent être utilisés dans les appareils de communication mobiles.

En résumé, cellulaire dans les composants électroniques fait référence à un concept lié aux réseaux de communication mobile.

Cellular représente une structure de réseau utilisée dans un système de communication mobile et se compose de plusieurs cellules pour fournir des services de communication aux utilisateurs mobiles. Diverses pièces telles que les stations de base, les antennes, les émetteurs-récepteurs et les appareils de communication mobile sont utilisées.