Dans les composants électroniques, capacitif est un terme qui fait référence à un principe ou à une technologie qui utilise la capacité électrique.
Capacitif fait référence à des pièces ou des dispositifs liés à la capacité électrique et fonctionne sur la base de signaux électriques ou d'interactions.
En général, capacitif concerne tout composant ou technologie qui mesure, détecte ou utilise la capacité électrique.
Certains exemples incluent:
Capteur tactile capacitif: un capteur tactile capacitif est un appareil qui détecte l'entrée tactile à l'aide de la détection capacitive.
Couramment utilisés dans les smartphones, les tablettes, les écrans tactiles, etc., ils détectent l'entrée tactile grâce à l'interaction avec le doigt de l'utilisateur ou un pavé tactile diélectrique électrique.
Capteur de proximité capacitif: un capteur de proximité capacitif est un capteur qui utilise la détection capacitive pour détecter la proximité ou la proximité.
Ces capteurs fonctionnent en détectant les changements de capacité avec les objets à proximité. Il peut être utilisé dans les systèmes d'aide au parking ou les applications de maisons intelligentes.
Technologie de détection capacitive: «technologie de détection capacitive» signifie une technologie basée sur la détection capacitive.
Cette technologie mesure la capacité des changements et est utilisée dans une variété d'applications, notamment l'entrée tactile, la détection de mouvement et la détection de procuration. Par exemple, il peut être utilisé pour les boutons tactiles capacitifs, les interrupteurs rotatifs, les curseurs, les roues, etc.
Les composants ou technologies capacitifs utilisent des changements dans la capacité électrique pour remplir diverses fonctions et sont utilisés dans une variété d'applications telles que les interfaces tactiles, la détection de proximité et la détection.
La technologie capacitive peut aider à améliorer l'expérience utilisateur en offrant les avantages de la détection tactile, comme la sensibilité, la précision et la durabilité.
*Ces informations sont fournies à titre informatif uniquement, nous ne serons pas responsables des pertes ou dommages causés par les informations ci-dessus.
|