Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPABILITY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPABILITY' - Totale: 16 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micro Commercial Compon...
SL24PL Datasheet pdf image
356Kb/3P
High Current Capability
ESDLC5V0D9-TP Datasheet pdf image
413Kb/3P
Excellent clamping capability
SMD22HE Datasheet pdf image
569Kb/3P
High current capability
SL14PL Datasheet pdf image
379Kb/3P
High Current Capability
SS32HE Datasheet pdf image
548Kb/3P
High current capability
ESDLC5V0T5 Datasheet pdf image
326Kb/3P
Excellent clamping capability
UD4KB05 Datasheet pdf image
483Kb/3P
High surge forward current capability
SMD12HE Datasheet pdf image
402Kb/3P
High surge forward current capability
UD2KB05 Datasheet pdf image
488Kb/3P
High surge forward current capability
SL54 Datasheet pdf image
442Kb/3P
High Surge forward current capability
UD3KB05 Datasheet pdf image
488Kb/3P
High surge forward current capability
MBR15U60 Datasheet pdf image
544Kb/3P
High surge Forward current capability
ESDLC5V0L4 Datasheet pdf image
477Kb/3P
5 Volts ESD Protection Device Excellent clamping capability
SM5817PL Datasheet pdf image
280Kb/3P
Schottky Barrier Diodes 20 to 40 Volts High-Surge-Capability
SS12 Datasheet pdf image
208Kb/3P
1 Amp Schottky Rectifier 20 to 100 Volts High Current Capability
B5817WS Datasheet pdf image
332Kb/3P
For Use in Low Voltage, High Frequency Inverters High Surge Current Capability

1


1



Qu'est-ce que CAPABILITY


Dans les composants électroniques, la «capacité» est un terme pour la fonction ou les performances.

La «capacité» d'un composant électronique est la tâche, la fonction ou le niveau de performance que le composant ou le dispositif est capable d'effectuer.

La «capacité» des composants électroniques peut être décrite dans divers aspects. Certains exemples sont:

Capacité fonctionnelle: la capacité fonctionnelle d'un composant électronique fait référence aux tâches et fonctions que le composant ou le dispositif peut effectuer.

Par exemple, la «capacité» d'un microprocesseur est sa capacité à effectuer des tâches telles que le traitement des données, les calculs et le traitement du signal.

Performance Capacité: La capacité d'une capacité de composante électronique fait référence au niveau de performance de ce composant ou de ce dispositif.

Par exemple, la «capacité» d'un capteur pourrait inclure la précision, la sensibilité et le temps de réponse du signal détecté.

«Capacité» de communication: certains composants électroniques peuvent avoir des capacités de communication.

Cela peut faire référence à la possibilité de prendre en charge les protocoles de communication ou d'échanger des données avec d'autres appareils via une interface de communication.

Extensibilité Capacité: Certains composants électroniques ont des capacités d'extensibilité et peuvent prendre en charge des fonctions ou des extensions de fonctionnalité supplémentaires.

Par exemple, un microcontrôleur peut avoir la capacité d'élargir ses capacités en ajoutant des modules externes via des emplacements d'extension ou des interfaces.