Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



CAPABILITY Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'CAPABILITY' - Totale: 1 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Aeroflex Circuit Techno...
UT54BS3245 Datasheet pdf image
328Kb/11P
Provides cold-sparing capability without the need for actual cold-sparing multiplexer inputs

1


1



Qu'est-ce que CAPABILITY


Dans les composants électroniques, la «capacité» est un terme pour la fonction ou les performances.

La «capacité» d'un composant électronique est la tâche, la fonction ou le niveau de performance que le composant ou le dispositif est capable d'effectuer.

La «capacité» des composants électroniques peut être décrite dans divers aspects. Certains exemples sont:

Capacité fonctionnelle: la capacité fonctionnelle d'un composant électronique fait référence aux tâches et fonctions que le composant ou le dispositif peut effectuer.

Par exemple, la «capacité» d'un microprocesseur est sa capacité à effectuer des tâches telles que le traitement des données, les calculs et le traitement du signal.

Performance Capacité: La capacité d'une capacité de composante électronique fait référence au niveau de performance de ce composant ou de ce dispositif.

Par exemple, la «capacité» d'un capteur pourrait inclure la précision, la sensibilité et le temps de réponse du signal détecté.

«Capacité» de communication: certains composants électroniques peuvent avoir des capacités de communication.

Cela peut faire référence à la possibilité de prendre en charge les protocoles de communication ou d'échanger des données avec d'autres appareils via une interface de communication.

Extensibilité Capacité: Certains composants électroniques ont des capacités d'extensibilité et peuvent prendre en charge des fonctions ou des extensions de fonctionnalité supplémentaires.

Par exemple, un microcontrôleur peut avoir la capacité d'élargir ses capacités en ajoutant des modules externes via des emplacements d'extension ou des interfaces.