Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BYPASS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BYPASS' - Totale: 2 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Teledyne Technologies I...
RF310-5 Datasheet pdf image
117Kb/4P
HIGH REPEATABILITY ULTRAMINIATURE T0-5 RF BYPASS RELAY DC TO 3 GHz
RF320-5 Datasheet pdf image
123Kb/5P
HIGH REPEATABILITY ULTRAMINIATURE T0-5, RF BYPASS RELAY DC TO 3 GHz

1


1



Qu'est-ce que BYPASS


En électronique, le «contournement» est un terme utilisé dans la conception de circuits ou la connexion électrique, ce qui signifie contourner ou créer un chemin de contournement pour les signaux ou les courants.

Il fait référence au passage ou à la réussite d'un signal ou d'un courant en contournant tout ou partie d'un circuit dans un but spécifique.

Bypass est principalement utilisé dans les situations suivantes:

Byloper dans le circuit de filtre: Dans le circuit de filtre, «contourner» sert à contourner les signaux dans une bande de fréquence spécifique à l'extérieur du circuit.

Il est généralement utilisé dans les circuits de filtre à haute ou basse fréquence pour contourner certaines bandes de fréquence pour réduire le bruit ou les interférences.

Bypass de protection: Parfois, un circuit de contournement est utilisé pour protéger un circuit ou un appareil.

Par exemple, dans une situation de surtension ou de surcharge, il peut servir à activer un dispositif de protection en contournant la surcharge via un circuit de «contournement».

Contournement à des fins de test et de débogage: vous pouvez utiliser un circuit de «contournement» pour dépanner ou analyser le comportement d'un circuit ou d'un système.

Il peut être utilisé à des fins telles que le contournement d'une partie d'un appareil ou d'un circuit pour isoler ou vérifier le fonctionnement d'une pièce spécifique.