Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BYPASS Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BYPASS' - Totale: 8 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Analog Devices
ADL8111 Datasheet pdf image
799Kb/24P
Bypass Amplifier
HMC373LP3 Datasheet pdf image
426Kb/8P
GaAs PHEMT MMIC LOW NOISE AMPLIFIER w/ BYPASS MODE
ADL8112 Datasheet pdf image
1Mb/27P
10 MHz to 26.5 GHz Amplifier with Bypass Switches
Rev. 0
HMC8414 Datasheet pdf image
3Mb/34P
Low Noise Amplifier with Bypass Switch 0.1 GHz to 10 GHz
Rev. 0
ADG3233 Datasheet pdf image
380Kb/16P
Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
Rev. C
ADG3233BRJ Datasheet pdf image
292Kb/16P
Low Voltage 1.65 V to 3.6 V,Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. B
ADG3233 Datasheet pdf image
271Kb/12P
Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. 0
ADG3233 Datasheet pdf image
292Kb/16P
Low Voltage 1.65 V to 3.6 V, Bidirectional Logic Level Translation, Bypass Switch
REV. B

1


1



Qu'est-ce que BYPASS


En électronique, le «contournement» est un terme utilisé dans la conception de circuits ou la connexion électrique, ce qui signifie contourner ou créer un chemin de contournement pour les signaux ou les courants.

Il fait référence au passage ou à la réussite d'un signal ou d'un courant en contournant tout ou partie d'un circuit dans un but spécifique.

Bypass est principalement utilisé dans les situations suivantes:

Byloper dans le circuit de filtre: Dans le circuit de filtre, «contourner» sert à contourner les signaux dans une bande de fréquence spécifique à l'extérieur du circuit.

Il est généralement utilisé dans les circuits de filtre à haute ou basse fréquence pour contourner certaines bandes de fréquence pour réduire le bruit ou les interférences.

Bypass de protection: Parfois, un circuit de contournement est utilisé pour protéger un circuit ou un appareil.

Par exemple, dans une situation de surtension ou de surcharge, il peut servir à activer un dispositif de protection en contournant la surcharge via un circuit de «contournement».

Contournement à des fins de test et de débogage: vous pouvez utiliser un circuit de «contournement» pour dépanner ou analyser le comportement d'un circuit ou d'un système.

Il peut être utilisé à des fins telles que le contournement d'une partie d'un appareil ou d'un circuit pour isoler ou vérifier le fonctionnement d'une pièce spécifique.