Moteur de recherche de fiches techniques de composants électroniques
  French  ▼
ALLDATASHEET.FR

X  



BUFFER Fiches technique, PDF

Mot-clé recherché : 'BUFFER' - Totale: 6 (1/1) Pages
FabricantNo de pièceFiches techniqueDescription
Company Logo Img
Micro Linear Corporatio...
ML65245 Datasheet pdf image
219Kb/10P
High Speed Octal Buffer Transceivers
ML65541 Datasheet pdf image
206Kb/8P
High Speed Octal Buffer/Line Drivers
ML65244 Datasheet pdf image
372Kb/8P
High Speed Dual Quad Buffer/Line Drivers
ML65T541 Datasheet pdf image
383Kb/8P
3.3V High Speed Octal Buffer/Line Driver
ML65F16244 Datasheet pdf image
203Kb/10P
16-Bit Buffer/Line Driver with 3-State Outputs
ML6516244 Datasheet pdf image
253Kb/12P
16-Bit Buffer/Line Driver with 3-State Outputs

1


1



Qu'est-ce que BUFFER


Dans les composants électroniques, un tampon est un circuit qui maintient les caractéristiques d'un signal tout en reproduisant un signal d'entrée à un signal de sortie.

Autrement dit, il passe le signal de sortie à un autre circuit ou appareil sans amplifier ou atténuer le signal d'entrée.

Des tampons sont utilisés aux fins suivantes:

Amplification du signal: Lorsque l'amplitude du signal d'entrée est petite, le tampon augmente l'amplitude du signal de sortie en amplifiant le signal d'entrée.

Atténuation du signal: Si l'amplitude du signal d'entrée est trop grande, le tampon réduit l'amplitude du signal de sortie en atténuant le signal d'entrée.

Distribution du signal: un signal d'entrée peut être divisé en plusieurs signaux de sortie.

DROIT SIGNAL: entraîne un signal de sortie en convertissant un signal d'entrée en énergie électrique suffisante avant de passer le signal de sortie à un autre circuit ou dispositif.

Les tampons sont utilisés dans de nombreux composants électroniques et se présentent dans une variété de configurations et de types de circuits.

Par exemple, un suiveur de tension construit à l'aide d'un AMP-OP est un type de tampon dans lequel une entrée et une sortie sont dupliquées comme le même signal. De plus, les tampons inversés / non inversés sont utilisés dans les circuits numériques.

Ces tampons sont utilisés pour transmettre des signaux numériques à d'autres circuits ou appareils sans amplifier ou atténuer le signal d'entrée.